データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LCA110S データシート(PDF) 5 Page - Clare, Inc.

部品番号 LCA110S
部品情報  Single Pole OptoMOS Relay
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CLARE [Clare, Inc.]
ホームページ  http://www.clare.com
Logo CLARE - Clare, Inc.

LCA110S データシート(HTML) 5 Page - Clare, Inc.

  LCA110S Datasheet HTML 1Page - Clare, Inc. LCA110S Datasheet HTML 2Page - Clare, Inc. LCA110S Datasheet HTML 3Page - Clare, Inc. LCA110S Datasheet HTML 4Page - Clare, Inc. LCA110S Datasheet HTML 5Page - Clare, Inc. LCA110S Datasheet HTML 6Page - Clare, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
LCA110
www.clare.com
5
Rev. 7
Dimensions
mm
(Inches)
MECHANICAL DIMENSIONS
6.350
± .127
(.250
± .005)
8.382
± .635
(.330
± .025)
2.540
± .127
(.100
± .005)
9.144
(.360)
.457
± .076
(.018
± .003)
6 Pin DIP Through Hole (Standard)
7.239 TYP.
(.285)
3.302
(.130)
7.620
± .254
(.300
± .010)
9.144
± .508
(.360
± .020)
PC Board Pattern
(Top View)
6.350
± .127
(.250
± .005)
2.540
± .127
(.100
± .005)
7.620
± .127
(.300
± .005)
5.080
± .127
(.200
± .005)
6-.800 DIA.
(6-.031 DIA.)
4.445
± .127
(.175
± .005)
3.302
(.130)
7.620
± .254
(.300
± .010)
6.350
± .127
(.250
± .005)
8.382
± .635
(.330
± .025)
2.540
± .127
(.100
± .005)
9.525
± .254
(.375
± .010)
.457
± .076
(.018
± .003)
.254 TYP.
(.010)
.635 TYP.
(.025)
6 Pin DIP Surface Mount (“S” Suffix)
PC Board Pattern
(Top View)
2.540
± .127
(.100
± .005)
8.305
± .127
(.327
± .005)
1.905
± .127
(.075
± .005)
1.499
± .127
(.059
± .005)
Tape and Reel Packaging for 6 Pin Surface Mount Package
7.493
± .102
(.295
± .004)
12.090
(.476)
330.2 DIA.
(13.00)
1.753
± .102
(.069
± .004)
3.987
± .102
(.157
± .004)
1.498
± .102
(.059
± .004)
6.731 MAX.
(.265)
.406 MAX.
(.016)
4.877
(.192)
Top Cover
Tape
2.007
± .102
(.079
± .004)
11.989
± .102
(.472
± .004)
User Direction of Feed
.050R TYP.
16.002
± .305
(.630
± .012)
10.100
(.398)
Embossment
Embossed Carrier
Top Cover
Tape Thickness
.102 MAX.
(.004)
10.100
± .102
(.398
± .004)
1.549
± .102
(.061
± .004)
16


同様の部品番号 - LCA110S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
IXYS Corporation
LCA110S IXYS-LCA110S Datasheet
122Kb / 7P
   Single-Pole, Normally Open OptoMOS Relay
LCA110STR IXYS-LCA110STR Datasheet
122Kb / 7P
   Single-Pole, Normally Open OptoMOS Relay
More results

同様の説明 - LCA110S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Clare, Inc.
LCA120 CLARE-LCA120 Datasheet
153Kb / 6P
   Single Pole OptoMOS Relay
LCB111 CLARE-LCB111 Datasheet
66Kb / 4P
   Single Pole OptoMOS Relay
LCA125L CLARE-LCA125L Datasheet
101Kb / 6P
   Single Pole OptoMOS Relay
PLA193 CLARE-PLA193 Datasheet
392Kb / 4P
   Single Pole OptoMOS Relay
TS122 CLARE-TS122 Datasheet
120Kb / 8P
   Single Pole OptoMOS Relay
XCA170 CLARE-XCA170 Datasheet
99Kb / 7P
   SINGLE POLE OptoMOS Relay
PLB150 CLARE-PLB150 Datasheet
71Kb / 4P
   SINGLE POLE OptoMOS Relay
LCA715 CLARE-LCA715 Datasheet
899Kb / 5P
   Single Pole OptoMOS Relay
logo
IXYS Corporation
LCA100L IXYS-LCA100L Datasheet
122Kb / 7P
   Single-Pole OptoMOS Relay
logo
Clare, Inc.
LCA182 CLARE-LCA182 Datasheet
1Mb / 5P
   Single Pole OptoMOS Relay
LCA100 CLARE-LCA100 Datasheet
102Kb / 6P
   Single Pole OptoMOS Relay
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com