データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQD11P06TM データシート(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQD11P06TM
部品情報  P-Channel QFET짰 MOSFET -60 V, -9.4 A, 185 m廓
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD11P06TM データシート(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD11P06TM Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD11P06TM Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD11P06TM Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD11P06TM Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD11P06TM Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD11P06TM Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD11P06TM Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD11P06TM Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD11P06TM Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
www.fairchildsemi.com
6
Figure 15. Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit & Waveforms
••
DUT
DUT
V
VDS
DS
++
__
Driv
Driver
er
R
RGG
Com
Compplliim
ment
ent of
of DUT
DUT
(N-
(N-C
Channel
hannel))
V
VGS
GS
•• ddvv//dt
dt ccoont
ntrroolllleedd bbyy R
RGG
IISD
SD c
con
onttrrol
ollled
ed by
by pu
pullssee pe
perriiod
od
V
VDD
DD
LLL
II SD
SD
10
10V
V
VVGS
GS
(( Driv
Driver
er ))
II SD
SD
(( DUT
DUT ))
VVDS
DS
(( DUT
DUT ))
V
VDD
DD
Bo
Body
dy D
Diiooddee
For
Forw
ward
ard V
Vol
olttag
agee Dr
Drop
op
IIFM
FM ,, Bo
Body
dy D
Diiod
odee FFor
orw
waarrdd C
Cuurrrren
entt
V
VSD
SD
Bo
Body
dy D
Diiod
odee R
Reevveerrssee C
Cuurrrren
entt
IIRM
RM
Bo
Body
dy Di
Diod
odee R
Reecov
coveerryy dv
dv/d
/dtt
di
di//dt
dt
D
D
D === ---------
Gate
Gate
Gate
---------
---------
---------
P
P
Pul
ul
ulsss
--------
--------
--------
eee W
W
Wiiiddd
-----
-----
-----
ttthhh---
Ga
Ga
Gate
te
te Pu
Pu
Pulllssseee Pe
Pe
Perrriiiod
od
od
©2000 Fairchild Semiconductor Corporation
FQD11P06 / FQU11P06 Rev. C2


同様の部品番号 - FQD11P06TM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FQD11P06TM VBSEMI-FQD11P06TM Datasheet
990Kb / 8P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
BYCHIP ELECTRONICS CO.,...
FQD11P06TM BYCHIP-FQD11P06TM Datasheet
912Kb / 4P
   P-channel Enhancement Mode Power MOSFET
More results

同様の説明 - FQD11P06TM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQB8P10TM FAIRCHILD-FQB8P10TM Datasheet
1Mb / 8P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -100 V, -8.0 A, 185 m廓
FQB27P06TM FAIRCHILD-FQB27P06TM Datasheet
1Mb / 8P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -60 V, -27 A, 70 m廓
FQPF47P06YDTU FAIRCHILD-FQPF47P06YDTU Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -60 V, -30 A, 26 m廓
FQU17P06TU FAIRCHILD-FQU17P06TU Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -60 V, -12 A, 135 m廓
FQD7P06TM FAIRCHILD-FQD7P06TM Datasheet
543Kb / 8P
   P-Channel QFET짰 MOSFET - 60 V, - 5.4 A, 450 m?
FQD20N06LTM FAIRCHILD-FQD20N06LTM Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 17.2 A, 42 m廓
FQB50N06LTM FAIRCHILD-FQB50N06LTM Datasheet
836Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 52.4 A, 21 m廓
FQD13N06LTM FAIRCHILD-FQD13N06LTM Datasheet
916Kb / 10P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 11 A, 115 m廓
FQI50N06TU FAIRCHILD-FQI50N06TU Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 50 A, 22 m廓
FQD13N06TM FAIRCHILD-FQD13N06TM Datasheet
803Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 10 A, 140 m廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com