データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CX1 データシート(PDF) 1 Page - EUROQUARTZ limited

部品番号 CX1
部品情報  Tape and Reel Dimensions for CX Crystals
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EUROQUARTZ [EUROQUARTZ limited]
ホームページ  http://www.euroquartz.co.uk
Logo EUROQUARTZ - EUROQUARTZ limited

CX1 データシート(HTML) 1 Page - EUROQUARTZ limited

  CX1 Datasheet HTML 1Page - EUROQUARTZ limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
EUROQUARTZ LIMITED Blacknell Lane CREWKERNE Somerset UK TA18 7HE
Tel: +44 (0)1460 230000 Fax: +44 (0)1460 230001
info@euroquartz.co.uk
www.euroquartz.co.uk
EURO QUARTZ
CX CRYSTAL TAPE & REEL
Tape and Reel Dimensions for CX Crystals
Notes:
1. Reel drawing is for reference only
2. The centre hole (hub hole) is per EIA-481 standard 13mm size.
Carrier tape material: 3000 Black Conductive Polycarbonate
CRYSTAL
MAX. QUANTITIES PER REEL
Type
180mm
330mm
Orientation
CX1 SM
1000
4000
Random
CX2 SM
2000
8000
Single pad towards sprocket holes
CX3 SM
2000
8000
Random
CX4 SM
3000
12000
Random
CX4 SM (VP) 3000
12000
Dual pads towards sprocket holes
CX6 SM
2000
12000
Random
CX7 SM
3000
8000
Random
CX8 SM
2000
12000
Random
CX9 SM
3000
8000
Random
CX11 SM
3000
12000
Random
CX14 SM
3000
12000
Random
CX18 SM
4000
12000
Random
REEL SELECTION
Dim. = mm
P1
Ao
Bo
Tape Width
CX1
8.0
4.0
8.4
16
CX2
4.0
2.8
7.1
16
CX3
4.0
2.8
7.1
16
CX4
4.0
2.1
5.5
16
CX4 (VP)
4.0
2.1
5.5
16
CX6
4.0
2.8
7.1
16
CX7
4.0
2.3
4.4
16
CX8
4.0
2.8
7.1
16
CX9
4.0
1.8
4.5
16
CX11
4.0
1.8
3.6
12
CX14
4.0
2.9
3.6
12
CX18
4.0
1.8
3.6
12
PART TO PART INDEXING P , A & B DIMENSIONS
CRYSTAL ORIENTATION IN TAPE CAVITY
Top View
Bottom View
1
0
0


同様の部品番号 - CX1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
IQD Frequency Products ...
CX1-AT IQD-CX1-AT Datasheet
162Kb / 3P
   Quartz Crystal Specification
CX1-EXT IQD-CX1-EXT Datasheet
171Kb / 3P
   Quartz Crystal Specification
logo
Kyocera Kinseki Corpota...
CX1008SB KSS-CX1008SB Datasheet
298Kb / 1P
   Crystal units surface mount type
CX1008SB37400B0FLF KSS-CX1008SB37400B0FLF Datasheet
298Kb / 1P
   Crystal units surface mount type
CX1008SB37400B0GLF KSS-CX1008SB37400B0GLF Datasheet
298Kb / 1P
   Crystal units surface mount type
More results

同様の説明 - CX1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Alpha & Omega Semicondu...
TSSOP-8 AOSMD-TSSOP-8 Datasheet
181Kb / 1P
   Tape and Reel Dimensions
logo
EUROQUARTZ limited
CX-1H-SM EUROQUARTZ-CX-1H-SM Datasheet
118Kb / 2P
   CX MINIATURE CRYSTALS
CX-3V-SM EUROQUARTZ-CX-3V-SM Datasheet
125Kb / 2P
   CX MINIATURE CRYSTALS
CX-1HG-SM EUROQUARTZ-CX-1HG-SM Datasheet
111Kb / 2P
   CX MINIATURE CRYSTALS
CX-2H-SM EUROQUARTZ-CX-2H-SM Datasheet
119Kb / 2P
   CX MINIATURE CRYSTALS
CX-2-SM1 EUROQUARTZ-CX-2-SM1 Datasheet
115Kb / 2P
   CX MINIATURE CRYSTALS
CX-3-SM1 EUROQUARTZ-CX-3-SM1 Datasheet
119Kb / 2P
   CX MINIATURE CRYSTALS
CX-6V-SM1 EUROQUARTZ-CX-6V-SM1 Datasheet
100Kb / 2P
   CX MINIATURE CRYSTALS
CX-6V-SM EUROQUARTZ-CX-6V-SM Datasheet
111Kb / 2P
   CX MINIATURE CRYSTALS
CX-2 EUROQUARTZ-CX-2 Datasheet
112Kb / 2P
   CX MINIATURE CRYSTALS
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com