データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BC850C データシート(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

部品番号 BC850C
部品情報  NPN general purpose transistors
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BC850C データシート(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

  BC850C Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BC850C Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BC850C Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BC850C Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BC850C Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BC850C Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BC850C Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BC850C Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
2004 Jan 16
6
NXP Semiconductors
Product data sheet
NPN general purpose transistors
BC849; BC850
PACKAGE OUTLINE
UNIT
A1
max.
bp
cD
E
e1
HE
Lp
Qw
v
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
04-11-04
06-03-16
IEC
JEDEC
JEITA
mm
0.1
0.48
0.38
0.15
0.09
3.0
2.8
1.4
1.2
0.95
e
1.9
2.5
2.1
0.55
0.45
0.1
0.2
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
0.45
0.15
SOT23
TO-236AB
bp
D
e1
e
A
A1
Lp
Q
detail X
HE
E
w M
v M A
B
A
B
0
1
2 mm
scale
A
1.1
0.9
c
X
12
3
Plastic surface-mounted package; 3 leads
SOT23


同様の部品番号 - BC850C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
BC850C PHILIPS-BC850C Datasheet
46Kb / 8P
   NPN general purpose transistors
1999 Apr 08
logo
Formosa MS
BC850C FORMOSA-BC850C Datasheet
121Kb / 9P
   SMD NPN Transistor
logo
Siemens Semiconductor G...
BC850C SIEMENS-BC850C Datasheet
273Kb / 8P
   NPN Silicon AF Transistors (For AF input stages and driver applications High current gain)
logo
Yea Shin Technology Co....
BC850C YEASHIN-BC850C Datasheet
857Kb / 5P
   General Purpose Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC850C INFINEON-BC850C Datasheet
216Kb / 8P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-20-2002
More results

同様の説明 - BC850C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AiT Semiconductor Inc.
D882 AITSEMI-D882 Datasheet
554Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTORS NPN TRANSISTORS
REV1.1
2SD1007 AITSEMI-2SD1007 Datasheet
401Kb / 4P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTORS NPN TRANSISTORS
REV1.1
logo
NXP Semiconductors
BC109C PHILIPS-BC109C Datasheet
55Kb / 8P
   NPN general purpose transistors
1997 Sep 03
2PC4617M PHILIPS-2PC4617M Datasheet
46Kb / 6P
   NPN general purpose transistors
2003 Jul 15
PMSTA05 PHILIPS-PMSTA05 Datasheet
56Kb / 8P
   NPN general purpose transistors
1999 Apr 29
JC546 PHILIPS-JC546 Datasheet
46Kb / 8P
   NPN general purpose transistors
1999 Apr 27
BCX70 PHILIPS-BCX70 Datasheet
42Kb / 8P
   NPN general purpose transistors
1999 Apr 15
BC546 PHILIPS-BC546 Datasheet
47Kb / 8P
   NPN general purpose transistors
2004 Nov 25
logo
Weitron Technology
S8050 WEITRON-S8050 Datasheet
2Mb / 4P
   NPN General Purpose Transistors
logo
NXP Semiconductors
2PC4617M NXP-2PC4617M Datasheet
222Kb / 6P
   NPN general purpose transistors
2003 Jul 15
BCV72.215 PHILIPS-BCV72.215 Datasheet
220Kb / 6P
   NPN general purpose transistors
1999 Apr 08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com