データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BU4820FP3-TR データシート(PDF) 7 Page - Rohm

部品番号 BU4820FP3-TR
部品情報  Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector ICs
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU4820FP3-TR データシート(HTML) 7 Page - Rohm

Back Button BU4820FP3-TR Datasheet HTML 3Page - Rohm BU4820FP3-TR Datasheet HTML 4Page - Rohm BU4820FP3-TR Datasheet HTML 5Page - Rohm BU4820FP3-TR Datasheet HTML 6Page - Rohm BU4820FP3-TR Datasheet HTML 7Page - Rohm BU4820FP3-TR Datasheet HTML 8Page - Rohm BU4820FP3-TR Datasheet HTML 9Page - Rohm BU4820FP3-TR Datasheet HTML 10Page - Rohm BU4820FP3-TR Datasheet HTML 11Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
Datasheet
7/13
BU48xx series
BU49xx series
TSZ02201-0R7R0G300060-1-2
© 2014 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
03.Feb.2014 Rev.010
www.rohm.com
TSZ22111・15・001
●Typical Performance Curves
Fig.3 Circuit Current
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
1
2
3
4
5
6
7
VDD SUPPLY VOLTAGE :VDD[V]
【BU4816F】
0
1
2
3
4
5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
DRAIN-SOURCE VOLTAGE
: VDS[V]
VDD=1.2V
【BU4816F】
Fig.4 “LOW” Output Current
0
5
10
15
20
25
0
1
2
3
4
5
6
DRAIN-SOURCE VOLTAGE
: VDS[V]
【BU4916F】
VDD=6.0V
VDD=4.8V
Fig.5 “High” Output Current
Fig.6 I/O Characteristics
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
VDD SUPPLY VOLTAGE :VDD[V]
【BU4816F】
【BU4816】
【BU4916】
【BU4916】
【BU4816】
【BU4916】
【BU4816】
【BU4916】


同様の部品番号 - BU4820FP3-TR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BU4820FP3-TR ROHM-BU4820FP3-TR Datasheet
405Kb / 16P
   Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector ICs
BU4820FP3-TR ROHM-BU4820FP3-TR Datasheet
407Kb / 16P
   Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector ICs
BU4820FP3-TR ROHM-BU4820FP3-TR Datasheet
473Kb / 16P
   Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector ICs
More results

同様の説明 - BU4820FP3-TR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BU48XXG ROHM-BU48XXG_11 Datasheet
290Kb / 9P
   Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector ICs
BU4842F-TR ROHM-BU4842F-TR Datasheet
473Kb / 16P
   Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector ICs
BU4815G-TR ROHM-BU4815G-TR Datasheet
405Kb / 16P
   Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector ICs
BU48XX ROHM-BU48XX Datasheet
1Mb / 19P
   Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector ICs
BU4811G-TR ROHM-BU4811G-TR Datasheet
405Kb / 16P
   Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector ICs
BU4836F-TR ROHM-BU4836F-TR Datasheet
405Kb / 16P
   Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector ICs
BU4809G-TR ROHM-BU4809G-TR Datasheet
405Kb / 16P
   Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector ICs
BU4825F-TR ROHM-BU4825F-TR Datasheet
407Kb / 16P
   Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector ICs
BU4942G-TR ROHM-BU4942G-TR Datasheet
473Kb / 16P
   Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector ICs
BU4848 ROHM-BU4848_13 Datasheet
405Kb / 16P
   Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector ICs Ultra-low current consumption
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com