データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

QXX25R6TP データシート(PDF) 10 Page - Littelfuse

部品番号 QXX25R6TP
部品情報  Teccor brand Thyristors
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LITTELFUSE [Littelfuse]
ホームページ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

QXX25R6TP データシート(HTML) 10 Page - Littelfuse

Back Button QXX25R6TP Datasheet HTML 3Page - Littelfuse QXX25R6TP Datasheet HTML 4Page - Littelfuse QXX25R6TP Datasheet HTML 5Page - Littelfuse QXX25R6TP Datasheet HTML 6Page - Littelfuse QXX25R6TP Datasheet HTML 7Page - Littelfuse QXX25R6TP Datasheet HTML 8Page - Littelfuse QXX25R6TP Datasheet HTML 9Page - Littelfuse QXX25R6TP Datasheet HTML 10Page - Littelfuse QXX25R6TP Datasheet HTML 11Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
126
Revised: May 10, 2010 09:33 PM
©2010 Littelfuse, Inc
Teccor® brand Thyristors
Specifications are subject to change without notice.
Please refer to http://www.littelfuse.com for current information.
25 Amp Standard & Alternistor (High Commutation) Triacs
Qxx25xx & Qxx25xHx Series
Product Selector
Packing Options
Part Number
Voltage
Gate Sensitivity Quadrants
Package
400V
600V
800V
1000V
I - II - III
IV
Qxx25R5
XXXX
50 mA
120 mA (TYP)
TO-220R
Qxx25N5
XXXX
50 mA
120 mA (TYP)
TO-263 D2-Pak
Qxx25P5
X
X
50 mA
120 mA (TYP)
Fastpak
Qxx25RH5
X
X
X
50 mA
TO-220R
Qxx25LH5
X
X
X
50 mA
TO-220L
Qxx25NH5
X
X
X
50 mA
TO-263 D2-Pak
Qxx25R6
XXXX
80 mA
TO-220R
Qxx25L6
XXXX
80 mA
TO-220L
Qxx25NH6
XXXX
80 mA
TO-263 D2-Pak
Qxx25J6
X
X
X
80 mA
TO-218X
Qxx25K6
XXXX
80 mA
TO-218AC
Part Number
Marking
Weight
Packing Mode
Base Quantity
Qxx25R5
Qxx25R5
2.20g
Bulk
500
Qxx25R5TP
Qxx25R5
2.20g
Tube
500 (50 per tube)
Qxx25N5TP
Qxx25N5
1.60g
Tube
500 (50 per tube)
Qxx25N5RP
Qxx25N5
1.60g
Embossed Carrier
500
Qxx25RH5
Qxx25RH5
2.20g
Bulk
500
Qxx25RH5TP
Qxx25RH5
2.20g
Tube
500 (50 per tube)
Qxx25LH5
Qxx25LH5
2.20g
Bulk
500
Qxx25LH5TP
Qxx25LH5
2.20g
Tube
500 (50 per tube)
Qxx25NH5TP
Qxx25NH5
1.60g
Tube
500 (50 per tube)
Qxx25NH5RP
Qxx25NH5
1.60g
Embossed Carrier
500
Qxx25P5
Qxx25P5
21.4g
Bulk
200
Qxx25R6
Qxx25R6
2.20g
Bulk
500
Qxx25R6TP
Qxx25R6
2.20g
Tube
500 (50 per tube)
Qxx25L6
Qxx25L6
2.20g
Bulk
500
Qxx25L6TP
Qxx25L6
2.20g
Tube
500 (50 per tube)
Qxx25NH6TP
Qxx25NH6
1.60g
Tube
500 (50 per tube)
Qxx25NH6RP
Qxx25NH6
1.60g
Embossed Carrier
500
Qxx25J6TP
Qxx25J6
5.23g
Tube
250 (25 per tube)
Qxx25K6TP
Qxx25K6
4.40g
Tube
250 (25 per tube)


同様の部品番号 - QXX25R6TP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Littelfuse
QXX25R6TP LITTELFUSE-QXX25R6TP Datasheet
278Kb / 11P
   25 Amp bi-directional solid state switch series is designed for AC switching
QXX25R6TP LITTELFUSE-QXX25R6TP Datasheet
278Kb / 11P
   25 Amp Standard Alternistor (High Commutation) Triacs
More results

同様の説明 - QXX25R6TP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Littelfuse
L0109MTRP LITTELFUSE-L0109MTRP Datasheet
1Mb / 8P
   Teccor brand Thyristors Teccor brand Thyristors
S2055WTP LITTELFUSE-S2055WTP Datasheet
236Kb / 9P
   Teccor brand Thyristors
LX8 LITTELFUSE-LX8 Datasheet
257Kb / 8P
   Teccor brand Thyristors
S4065KTP LITTELFUSE-S4065KTP Datasheet
245Kb / 8P
   Teccor brand Thyristors
S6S2RP LITTELFUSE-S6S2RP Datasheet
293Kb / 10P
   Teccor brand Thyristors
K2201G LITTELFUSE-K2201G Datasheet
225Kb / 6P
   Teccor brand Thyristors
K2500SRP LITTELFUSE-K2500SRP Datasheet
431Kb / 12P
   Teccor brand Thyristors
S2065KTP LITTELFUSE-S2065KTP Datasheet
207Kb / 8P
   Teccor brand Thyristors
S4040XQX LITTELFUSE-S4040XQX Datasheet
920Kb / 8P
   Teccor brand Thyristors
S402ES LITTELFUSE-S402ES Datasheet
224Kb / 8P
   Teccor brand Thyristors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com