データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI4932DY データシート(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI4932DY
部品情報  Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4932DY データシート(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI4932DY Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI4932DY Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI4932DY Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4932DY Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI4932DY Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI4932DY Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI4932DY Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 69012
S-83042-Rev. A, 22-Dec-08
Vishay Siliconix
Si4932DY
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1
0.01
0.001
0.1
10
100
TJ = 150 °C
TJ = 25 °C
VSD -Source-to-Drain Voltage (V)
- 1.0
- 0.7
- 0.4
- 0.1
0.2
0.5
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 µA
ID =5mA
TJ - Temperature (°C)
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power, Junction-to-Ambient
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
012
3
45
67
8
910
TJ = 25 °C
TJ = 125 °C
ID =7A
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
0
20
40
60
80
100
0
1
1
1
0
0
.
00.01
Time (s)
0.1
Safe Operating Area
100
1
0.1
1
10
100
0.01
10
0.1
TA = 25 °C
Single Pulse
Limited byRDS(on)*
BVDSS Limited
1ms
10 ms
100 ms
1s
10 s
DC
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
* VGS > minimum VGS at which RDS(on) is specified


同様の部品番号 - SI4932DY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI4932DY VISHAY-SI4932DY Datasheet
194Kb / 9P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI4932DY VISHAY-SI4932DY_V01 Datasheet
194Kb / 9P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - SI4932DY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI7212DN VISHAY-SI7212DN Datasheet
94Kb / 6P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 13-Jun-05
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4936 DINTEK-DTM4936 Datasheet
294Kb / 9P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIZ340DT VISHAY-SIZ340DT Datasheet
372Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 24-Mar-14
logo
Analog Power
AM6926NH ANALOGPOWER-AM6926NH Datasheet
398Kb / 5P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4276DY-T1-E3 VISHAY-SI4276DY-T1-E3 Datasheet
232Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 11-Apr-11
SI4276DY VISHAY-SI4276DY Datasheet
304Kb / 15P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 31-May-10
SI5906DU VISHAY-SI5906DU Datasheet
164Kb / 10P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 20-Jul-09
SI7212DN VISHAY-SI7212DN_09 Datasheet
549Kb / 12P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 14-Sep-09
logo
Analog Power
AM4934N ANALOGPOWER-AM4934N Datasheet
95Kb / 3P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4936ADY VISHAY-SI4936ADY Datasheet
61Kb / 4P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 13-Oct-03
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com