データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMBJ11A データシート(PDF) 4 Page - Littelfuse

部品番号 SMBJ11A
部品情報  Silicon Avalanche Diodes
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LITTELFUSE [Littelfuse]
ホームページ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

SMBJ11A データシート(HTML) 4 Page - Littelfuse

  SMBJ11A Datasheet HTML 1Page - Littelfuse SMBJ11A Datasheet HTML 2Page - Littelfuse SMBJ11A Datasheet HTML 3Page - Littelfuse SMBJ11A Datasheet HTML 4Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Silicon Avalanche Diodes
265
www .littelfuse .com
6
600W Surface Mount Transient Voltage Supressors
SMBJ Series
Package Outline Dimensions and Pad Layout
2.16
2.74
2.16
2.26
Solder Pads
All dimensions in mm
®
RoHS


同様の部品番号 - SMBJ11A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jinan Gude Electronic D...
SMBJ11A JGD-SMBJ11A Datasheet
301Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Zibo Seno Electronic En...
SMBJ11A ZSELEC-SMBJ11A Datasheet
134Kb / 5P
   5.0 to 440Volts 600Watts SMD TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Socay Electornics Co., ...
SMBJ11A SOCAY-SMBJ11A Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
logo
Littelfuse
SMBJ11A LITTELFUSE-SMBJ11A Datasheet
144Kb / 5P
   Transient Voltage Suppression Diodes
logo
Guangdong Juxing Electr...
SMBJ11A JUXING-SMBJ11A Datasheet
1Mb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
More results

同様の説明 - SMBJ11A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Littelfuse
PP6KE6.8 LITTELFUSE-PP6KE6.8 Datasheet
406Kb / 5P
   Silicon Avalanche Diodes - Silicon Avalanche Diodes
1KSMBJ47CA LITTELFUSE-1KSMBJ47CA Datasheet
217Kb / 4P
   Silicon Avalanche Diodes
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N56 NJSEMI-1N56 Datasheet
256Kb / 2P
   Silicon Avalanche Diodes
logo
Littelfuse
AK10 LITTELFUSE-AK10 Datasheet
172Kb / 2P
   Silicon Avalanche Diodes
1.5KE150 LITTELFUSE-1.5KE150 Datasheet
126Kb / 4P
   Silicon Avalanche Diodes
logo
MDE Semiconductor, Inc.
SMD15KPA17A MDE-SMD15KPA17A_13 Datasheet
259Kb / 1P
   SILICON-AVALANCHE HIGH SURGE DIODES
SMD30KPA17A MDE-SMD30KPA17A_13 Datasheet
259Kb / 1P
   SILICON-AVALANCHE HIGH SURGE DIODES
logo
Shenzhen Luguang Electr...
R2K LUGUANG-R2K Datasheet
266Kb / 2P
   Avalanche Diodes
R2KN LUGUANG-R2KN Datasheet
289Kb / 2P
   Avalanche Diodes
R2G LUGUANG-R2G Datasheet
134Kb / 2P
   Avalanche Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com