データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI1023CX データシート(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI1023CX
部品情報  Dual P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1023CX データシート(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI1023CX Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1023CX Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1023CX Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1023CX Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1023CX Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1023CX Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1023CX Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1023CX Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 63303
S11-1384-Rev. A, 11-Jul-11
Vishay Siliconix
Si1023CX
This document is subject to change without notice.
THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
P-CHANNEL TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Gate Charge
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0
2
4
6
8
0
0.45
0.9
1.35
1.8
Q
g - Total Gate Charge (nC)
V
DS = 16 V
V
DS = 10 V
I
D = 0.4 A
V
DS = 5 V
0.1
1
10
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
V
SD - Source-to-Drain Voltage (V)
T
J = 25 °C
T
J = 150 °C
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
T
J -Temperature (°C)
ID = 250 μA
On-Resistance vs. Junction Temperature
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power, Junction-to-Ambient
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
T
J - Junction Temperature (°C)
I
D = 0.35 A
V
GS = 4.5 V
V
GS = 2.5 V
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
12345678
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
T
J = 125 °C
I
D = 0.35 A
T
J = 25 °C
0
0.45
0.9
1.35
1.8
2.25
2.7
0.01
0.1
1
10
100
Time (s)


同様の部品番号 - SI1023CX

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI1023CX VISHAY-SI1023CX Datasheet
182Kb / 8P
   Dual P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
09-Jul-2021
SI1023CX VISHAY-SI1023CX_V01 Datasheet
182Kb / 8P
   Dual P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
09-Jul-2021
More results

同様の説明 - SI1023CX

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI3911DV VISHAY-SI3911DV Datasheet
47Kb / 4P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 18-Mar-02
SI7913DN VISHAY-SI7913DN Datasheet
67Kb / 5P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 13-Jun-05
SI9933CDY-T1-GE3 VISHAY-SI9933CDY-T1-GE3 Datasheet
276Kb / 10P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Aug-08
SIA911EDJ VISHAY-SIA911EDJ Datasheet
122Kb / 7P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 09-Mar-09
SI6981DQ VISHAY-SI6981DQ_16 Datasheet
107Kb / 6P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Jun-08
SIA921EDJ VISHAY-SIA921EDJ Datasheet
124Kb / 7P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Nov-09
SIA923EDJ VISHAY-SIA923EDJ Datasheet
120Kb / 7P
   Dual P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 19-Jul-10
SI3981DV VISHAY-SI3981DV Datasheet
86Kb / 6P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 29-Mar-04
SIB911DK VISHAY-SIB911DK Datasheet
232Kb / 5P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 14-May-07
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBKB4265 VBSEMI-VBKB4265 Datasheet
380Kb / 6P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
VB4290 VBSEMI-VB4290 Datasheet
686Kb / 9P
   Dual P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com