データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA449XXW データシート(PDF) 7 Page - Dynex Semiconductor

部品番号 TA449XXW
部品情報  Asymmetric Thyristor
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DYNEX [Dynex Semiconductor]
ホームページ  http://www.dynexsemi.com
Logo DYNEX - Dynex Semiconductor

TA449XXW データシート(HTML) 7 Page - Dynex Semiconductor

Back Button TA449XXW Datasheet HTML 3Page - Dynex Semiconductor TA449XXW Datasheet HTML 4Page - Dynex Semiconductor TA449XXW Datasheet HTML 5Page - Dynex Semiconductor TA449XXW Datasheet HTML 6Page - Dynex Semiconductor TA449XXW Datasheet HTML 7Page - Dynex Semiconductor TA449XXW Datasheet HTML 8Page - Dynex Semiconductor TA449XXW Datasheet HTML 9Page - Dynex Semiconductor TA449XXW Datasheet HTML 10Page - Dynex Semiconductor TA449XXW Datasheet HTML 11Page - Dynex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
TA449..W
7/12
Fig.7 Energy per pulse for trapezoidal pulses.
Notes:
1. dI/dt = 50A/
µs.
2. V
D
600V.
3. V
R
= 1V.
4. R.C. snubber. C = 0.22
µF, R = 4.7Ω.
4. Double side cooled.
Fig.6 Maximum allowable peak on-state current vs pulse width for T
case
= 90˚C.
Notes:
1. dI/dt = 50A/
µs.
2. V
D
600V.
3. V
R
= 1V.
4. R.C. snubber. C = 0.22
µF, R = 4.7Ω.
5. Double side cooled.


同様の部品番号 - TA449XXW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Allen-Bradley
TA440 ALLEN-BRADLEY-TA440 Datasheet
11Mb / 114P
   IEC Contactor Specifications
2021
logo
Toshiba Semiconductor
TA4401CT TOSHIBA-TA4401CT Datasheet
230Kb / 11P
   1.9 ~ 2.5 GHz Band Power Amplifier
logo
Allen-Bradley
TA441 ALLEN-BRADLEY-TA441 Datasheet
11Mb / 114P
   IEC Contactor Specifications
2021
logo
Transko Electronics, In...
TA442AP TRANSKO-TA442AP Datasheet
312Kb / 4P
   Wireless, RF SAW Filter
Revision 0: September 2010
TA446AP TRANSKO-TA446AP Datasheet
320Kb / 3P
   Wireless, RF SAW Filter
Revision 0: March 2005
More results

同様の説明 - TA449XXW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Dynex Semiconductor
TA329Q DYNEX-TA329Q Datasheet
102Kb / 10P
   Asymmetric Thyristor
ACR44U DYNEX-ACR44U Datasheet
67Kb / 7P
   Fast Turn-off Asymmetric Thyristor
logo
ABB
5SHY42L6500 ABB-5SHY42L6500 Datasheet
766Kb / 9P
   Asymmetric Integrated Gate- Commutated Thyristor
5SHY35L4512 ABB-5SHY35L4512 Datasheet
431Kb / 9P
   Asymmetric Integrated Gate- Commutated Thyristor
5SHY42L6530 ABB-5SHY42L6530 Datasheet
767Kb / 9P
   Asymmetric Integrated Gate- Commutated Thyristor
5SHY35L4511 ABB-5SHY35L4511 Datasheet
433Kb / 9P
   Asymmetric Integrated Gate- Commutated Thyristor
5SGA06D4502 ABB-5SGA06D4502 Datasheet
391Kb / 5P
   Asymmetric Gate turn-off Thyristor
5SGA40L4501 ABB-5SGA40L4501 Datasheet
245Kb / 9P
   Asymmetric Gate turn-off Thyristor
logo
Dynex Semiconductor
ACR300SG33 DYNEX-ACR300SG33 Datasheet
115Kb / 6P
   Fast Turn-on Asymmetric Thyristor
logo
ABB
5SGA15F2502 ABB-5SGA15F2502 Datasheet
314Kb / 9P
   Asymmetric Gate turn-off Thyristor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com