データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDD18N20LZ データシート(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FDD18N20LZ
部品情報  N-Channel UniFETTM MOSFET 200 V, 16 A, 125 m廓
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD18N20LZ データシート(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD18N20LZ Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD18N20LZ Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD18N20LZ Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD18N20LZ Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD18N20LZ Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD18N20LZ Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD18N20LZ Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD18N20LZ Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
©201
1 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD18N20LZ Rev. C1
www.fairchildsemi.com
5
Figure 1
2. Gate Charge Test Circuit & Waveform
tt
onon
Figure
13. Resistive Switching Test Circuit & Waveforms
Figure 1
4. Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms
VGS
VDS
10%
90%
t
d(on)
t
r
t
off
t
d(off)
t
f
VDD
10V
VDS
RL
DUT
RG
VGS
VGS
VDS
10%
90%
t
d(on)
t
r
t
off
t
d(off)
t
f
VDD
10V
VDS
RL
DUT
RG
VGS
VGS
VGS
IG = const.


同様の部品番号 - FDD18N20LZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDD18N20LZ VBSEMI-FDD18N20LZ Datasheet
1,010Kb / 7P
   N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - FDD18N20LZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDPF16N50T FAIRCHILD-FDPF16N50T Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel UniFETTM MOSFET 500 V, 16 A, 380 m廓
FDPF51N25YDTU FAIRCHILD-FDPF51N25YDTU Datasheet
518Kb / 11P
   N-Channel UniFETTM MOSFET 250 V, 51 A, 60 m廓
FDD6N50TMF085 FAIRCHILD-FDD6N50TMF085 Datasheet
463Kb / 9P
   N-Channel UniFETTM MOSFET500 V, 6 A, 900 m廓
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMU10N20C KERSEMI-KSMU10N20C Datasheet
2Mb / 6P
   N-Channel MOSFET 200 V, 7.8 A, 360 m廓
logo
Fairchild Semiconductor
FDD7N60NZTM FAIRCHILD-FDD7N60NZTM Datasheet
668Kb / 9P
   N-Channel UniFETTM II MOSFET 600 V, 5.5 A, 1.25 廓
FCI25N60N FAIRCHILD-FCI25N60N Datasheet
364Kb / 8P
   N-Channel SupreMOS짰 MOSFET 600 V, 25 A, 125 m廓
FDPF15N65YDTU FAIRCHILD-FDPF15N65YDTU Datasheet
837Kb / 8P
   N-Channel UniFETTM MOSFET 650 V, 15 A, 440 m?
logo
Diodes Incorporated
FCP25N60N DIODES-FCP25N60N Datasheet
460Kb / 8P
   N-Channel SupreMOS짰 MOSFET 600 V, 25 A, 125 m廓
logo
Fairchild Semiconductor
FQD10N20LTM FAIRCHILD-FQD10N20LTM Datasheet
765Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 200 V, 7.6 A, 360 m廓
FQB19N20LTM FAIRCHILD-FQB19N20LTM Datasheet
868Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 200 V, 21 A, 140 m廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com