データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CS30C-P1C28-CC000 データシート(PDF) 8 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

部品番号 CS30C-P1C28-CC000
部品情報  Uniform high quality illumination
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PARALIGHT [PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.]
ホームページ  http://www.para.com.tw
Logo PARALIGHT - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

CS30C-P1C28-CC000 データシート(HTML) 8 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

Back Button CS30C-P1C28-CC000 Datasheet HTML 4Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. CS30C-P1C28-CC000 Datasheet HTML 5Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. CS30C-P1C28-CC000 Datasheet HTML 6Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. CS30C-P1C28-CC000 Datasheet HTML 7Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. CS30C-P1C28-CC000 Datasheet HTML 8Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. CS30C-P1C28-CC000 Datasheet HTML 9Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. CS30C-P1C28-CC000 Datasheet HTML 10Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. CS30C-P1C28-CC000 Datasheet HTML 11Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. CS30C-P1C28-CC000 Datasheet HTML 12Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
COB
LED
CS30C-P1C28-CC000
REV:A/0
●Label Explanation
1
LC1111001
CS30C-P1C28-CC000
PART NO: CS30C-P1C28-CC000
LOT NO:
L
C
11
11
001
A---L: Local
B---C:COB
C--- Year
D---Month
E--- For series number
BIN NO: Bin Code
●Caution
(1).Handling note: Do not touch LED
’s surface.
(2)Please wear anti-static wrist strap and gloves to prevent ESD damage when handling.
A
B
C
D
E


同様の部品番号 - CS30C-P1C28-CC000

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
CS30CL STMICROELECTRONICS-CS30CL Datasheet
689Kb / 18P
   High side current sense high voltage op amp
March 2014 Rev 1
More results

同様の説明 - CS30C-P1C28-CC000

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
6000K_CR07C-P1C54-EC000 PARALIGHT-6000K_CR07C-P1C54-EC000 Datasheet
869Kb / 12P
   Uniform high quality illumination
CS20C-P1C28-DB000 PARALIGHT-CS20C-P1C28-DB000 Datasheet
556Kb / 12P
   Uniform high quality illumination
3000K_CR07W-P1C54-CC000 PARALIGHT-3000K_CR07W-P1C54-CC000 Datasheet
944Kb / 12P
   Uniform high quality illumination
CR07W-P1C54-CD000 PARALIGHT-CR07W-P1C54-CD000 Datasheet
536Kb / 12P
   Uniform high quality illumination
CS40C-P1C28-CB000 PARALIGHT-CS40C-P1C28-CB000 Datasheet
539Kb / 12P
   Uniform high quality illumination
logo
List of Unclassifed Man...
NRC04ZOTRF ETC2-NRC04ZOTRF Datasheet
135Kb / 6P
   METAL GLAZED THICK FILM ON HIGH PURITY ALUMINA SUBSTRATE ..(CERMET) PROVIDES UNIFORM QUALITY AND HIGH RELIABILITY
NRC10ZOTRF ETC2-NRC10ZOTRF Datasheet
135Kb / 6P
   METAL GLAZED THICK FILM ON HIGH PURITY ALUMINA SUBSTRATE ..(CERMET) PROVIDES UNIFORM QUALITY AND HIGH RELIABILITY
800288 ETC2-800288 Datasheet
77Kb / 1P
   Consistent High Quality
logo
Sony Corporation
IMX377EQH5 SONY-IMX377EQH5 Datasheet
367Kb / 4P
   High image quality
logo
Assmann Electronics Inc...
AK-AV504-R ASSMANN-AK-AV504-R Datasheet
272Kb / 1P
   HIGH QUALITY STEREO
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com