データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CS40C-P1C28-CB000 データシート(PDF) 5 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

部品番号 CS40C-P1C28-CB000
部品情報  Uniform high quality illumination
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PARALIGHT [PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.]
ホームページ  http://www.para.com.tw
Logo PARALIGHT - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

CS40C-P1C28-CB000 データシート(HTML) 5 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

  CS40C-P1C28-CB000 Datasheet HTML 1Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. CS40C-P1C28-CB000 Datasheet HTML 2Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. CS40C-P1C28-CB000 Datasheet HTML 3Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. CS40C-P1C28-CB000 Datasheet HTML 4Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. CS40C-P1C28-CB000 Datasheet HTML 5Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. CS40C-P1C28-CB000 Datasheet HTML 6Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. CS40C-P1C28-CB000 Datasheet HTML 7Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. CS40C-P1C28-CB000 Datasheet HTML 8Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. CS40C-P1C28-CB000 Datasheet HTML 9Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
COB LED
CS40C-P1C28-CB000
REV:A/0
●Typical Optical and Electrical
20 %
40 %
140 %
60 %
80 %
1 20 %
1 00 %
0 .51
0 .68
0 .85
1 .02
1 .19
1 .36
1 .53
DRAWING NO. : DS-83-11-0002
DATE : 2011-12-12
Page : 5
Forward Current VS Luminous Flux%
IF (A)
CIEX
Cool-white Bin Structure
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 ÿ
www.fineprint.com.cn


同様の部品番号 - CS40C-P1C28-CB000

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
CS400026 ETC-CS400026 Datasheet
34Mb / 42P
   MAGNETIC POWDER CORES
Ver.12
CS400060 ETC-CS400060 Datasheet
34Mb / 42P
   MAGNETIC POWDER CORES
Ver.12
CS400075 ETC-CS400075 Datasheet
34Mb / 42P
   MAGNETIC POWDER CORES
Ver.12
CS400090 ETC-CS400090 Datasheet
34Mb / 42P
   MAGNETIC POWDER CORES
Ver.12
CS400125 ETC-CS400125 Datasheet
34Mb / 42P
   MAGNETIC POWDER CORES
Ver.12
More results

同様の説明 - CS40C-P1C28-CB000

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
6000K_CR07C-P1C54-EC000 PARALIGHT-6000K_CR07C-P1C54-EC000 Datasheet
869Kb / 12P
   Uniform high quality illumination
CS20C-P1C28-DB000 PARALIGHT-CS20C-P1C28-DB000 Datasheet
556Kb / 12P
   Uniform high quality illumination
3000K_CR07W-P1C54-CC000 PARALIGHT-3000K_CR07W-P1C54-CC000 Datasheet
944Kb / 12P
   Uniform high quality illumination
CR07W-P1C54-CD000 PARALIGHT-CR07W-P1C54-CD000 Datasheet
536Kb / 12P
   Uniform high quality illumination
CS30C-P1C28-CC000 PARALIGHT-CS30C-P1C28-CC000 Datasheet
555Kb / 12P
   Uniform high quality illumination
logo
List of Unclassifed Man...
NRC04ZOTRF ETC2-NRC04ZOTRF Datasheet
135Kb / 6P
   METAL GLAZED THICK FILM ON HIGH PURITY ALUMINA SUBSTRATE ..(CERMET) PROVIDES UNIFORM QUALITY AND HIGH RELIABILITY
NRC10ZOTRF ETC2-NRC10ZOTRF Datasheet
135Kb / 6P
   METAL GLAZED THICK FILM ON HIGH PURITY ALUMINA SUBSTRATE ..(CERMET) PROVIDES UNIFORM QUALITY AND HIGH RELIABILITY
800288 ETC2-800288 Datasheet
77Kb / 1P
   Consistent High Quality
logo
Sony Corporation
IMX377EQH5 SONY-IMX377EQH5 Datasheet
367Kb / 4P
   High image quality
logo
Assmann Electronics Inc...
AK-AV504-R ASSMANN-AK-AV504-R Datasheet
272Kb / 1P
   HIGH QUALITY STEREO
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com