データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KMR442 データシート(PDF) 2 Page - C&K Components

部品番号 KMR442
部品情報  Microminiature SMT Top Actuated
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CK-COMPONENTS [C&K Components]
ホームページ  http://www.ck-components.com
Logo CK-COMPONENTS - C&K Components

KMR442 データシート(HTML) 2 Page - C&K Components

  KMR442 Datasheet HTML 1Page - C&K Components KMR442 Datasheet HTML 2Page - C&K Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
B–12
Dimensions are shown: mm
Specifications and dimensions subject to change
www.ck-components.com
B
2,11
5
1,7
3,2
4,6
4,2
B
B
A
A
ø
GROUND TERMINAL
2,75 ± 0,1
0,292 ± 0,02
3,03 ± 0,1
4 ± 0,1
2 ± 0,05
1,5 ± 0,1
60 max
SECTION A-A
DE-REELING DIRECTION
OUT OF THE TAPE
60 max
KMR 4 Series
Microminiature Tact Switch for SMT
TAPE & REEL
KMR 4 Series - 2.5 mm height
PCB layout shown with ground pin option


同様の部品番号 - KMR442

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
C&K Components
KMR442LFS CK-COMPONENTS-KMR442LFS Datasheet
169Kb / 2P
   Microminiature SMT Top Actuated
KMR442ULCLFS CK-COMPONENTS-KMR442ULCLFS Datasheet
169Kb / 2P
   Microminiature SMT Top Actuated
More results

同様の説明 - KMR442

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
C&K Components
PTS820J25MSMTRLFS CK-COMPONENTS-PTS820J25MSMTRLFS Datasheet
164Kb / 3P
   Microminiature SMT Top Actuated
KMR4 CK-COMPONENTS-KMR4_V01 Datasheet
197Kb / 2P
   Microminiature SMT Top Actuated
24 Aug 21
PTS810 CK-COMPONENTS-PTS810_V01 Datasheet
197Kb / 2P
   Microminiature SMT Top Actuated
14 Nov 22
PTS830 CK-COMPONENTS-PTS830_V01 Datasheet
186Kb / 3P
   Microminiature SMT Top Actuated
14 Nov 22
KMR2 CK-COMPONENTS-KMR2 Datasheet
179Kb / 2P
   Microminiature SMT Top Actuated
KMR4 CK-COMPONENTS-KMR4 Datasheet
169Kb / 2P
   Microminiature SMT Top Actuated
PTS820 CK-COMPONENTS-PTS820 Datasheet
183Kb / 4P
   Microminiature SMT Top Actuated
PTS820 CK-COMPONENTS-PTS820_V01 Datasheet
213Kb / 3P
   Microminiature SMT Top Actuated
14 Nov 22
KMR2 CK-COMPONENTS-KMR2_V01 Datasheet
192Kb / 2P
   Microminiature SMT Top Actuated
24 Aug 21
KMR211GLFS CK-COMPONENTS-KMR211GLFS Datasheet
161Kb / 2P
   Microminiature SMT Top Actuated
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com