データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

A-301GB データシート(PDF) 7 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

部品番号 A-301GB
部品情報  0.3 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PARALIGHT [PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.]
ホームページ  http://www.para.com.tw
Logo PARALIGHT - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

A-301GB データシート(HTML) 7 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

Back Button A-301GB Datasheet HTML 2Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-301GB Datasheet HTML 3Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-301GB Datasheet HTML 4Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-301GB Datasheet HTML 5Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-301GB Datasheet HTML 6Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-301GB Datasheet HTML 7Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-301GB Datasheet HTML 8Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-301GB Datasheet HTML 9Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-301GB Datasheet HTML 10Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
0.3
INCH
SINGLE
DIGIT
DISPLAY
A-301G B/W
REV:A / 0
2) Use Display with holder made of resin (Fig.4) to position the PIN.
—FORMED LEAD
1) The PIN should be bent at a point located at least 2mm away from the package. Bending should
be performed with base fixed means of a jig or pliers (Fig.5)
2) Forming PIN should be carried our prior to soldering and never during or after soldering.
3) Form the PIN to ensure alignment between the PIN and the hole on board, so that stress against
the Display is prevented. (Fig.6)
DRAWING NO. : DS-11-07-0094
DATE : 2007-05-24
Page : 9
Fig.5
Fig.6
Fig.4


同様の部品番号 - A-301GB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
A-301G-11 ETC-A-301G-11 Datasheet
95Kb / 1P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
More results

同様の説明 - A-301GB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
C-311SR-PSN-A PARALIGHT-C-311SR-PSN-A Datasheet
193Kb / 10P
   0.3 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
China Semiconductor Cor...
CSD-322A9 CHINASEMI-CSD-322A9 Datasheet
175Kb / 5P
   0.3 Inch Single Digit Display
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
C-311Y PARALIGHT-C-311Y Datasheet
207Kb / 10P
   0.3 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-311Y-A PARALIGHT-A-311Y-A Datasheet
209Kb / 10P
   0.3 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-301E PARALIGHT-A-301E Datasheet
202Kb / 10P
   0.3 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-301E-11-A PARALIGHT-A-301E-11-A Datasheet
199Kb / 10P
   0.3 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-301SR-11 PARALIGHT-A-301SR-11 Datasheet
192Kb / 10P
   0.3 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-311E-A PARALIGHT-C-311E-A Datasheet
183Kb / 10P
   0.3 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-311G PARALIGHT-C-311G Datasheet
208Kb / 10P
   0.3 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-301Y-11 PARALIGHT-C-301Y-11 Datasheet
217Kb / 10P
   0.3 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com