データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC-4516DA727XFA-A75 データシート(PDF) 4 Page - Elpida Memory

部品番号 MC-4516DA727XFA-A75
部品情報  16 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ELPIDA [Elpida Memory]
ホームページ  http://www.elpida.com/en
Logo ELPIDA - Elpida Memory

MC-4516DA727XFA-A75 データシート(HTML) 4 Page - Elpida Memory

  MC-4516DA727XFA-A75 Datasheet HTML 1Page - Elpida Memory MC-4516DA727XFA-A75 Datasheet HTML 2Page - Elpida Memory MC-4516DA727XFA-A75 Datasheet HTML 3Page - Elpida Memory MC-4516DA727XFA-A75 Datasheet HTML 4Page - Elpida Memory MC-4516DA727XFA-A75 Datasheet HTML 5Page - Elpida Memory MC-4516DA727XFA-A75 Datasheet HTML 6Page - Elpida Memory MC-4516DA727XFA-A75 Datasheet HTML 7Page - Elpida Memory MC-4516DA727XFA-A75 Datasheet HTML 8Page - Elpida Memory MC-4516DA727XFA-A75 Datasheet HTML 9Page - Elpida Memory Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
Data Sheet E0278N10 (Ver. 1.0)
4
MC-4516DA727XFA
Block Diagram
RDQMB0
/RCS0
RDQMB2
DQM
D0
/CS
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
DQ 7
DQ 6
DQ 5
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
D1
DQM
/CS
DQ 8
DQ 9
DQ 10
DQ 11
DQ 12
DQ 13
DQ 14
DQ 15
D2
DQM
/CS
DQ 32
DQ 33
DQ 34
DQ 35
DQ 36
DQ 37
DQ 38
DQ 39
DQ 2
DQ 0
DQ 7
DQ 5
DQ 3
DQ 1
DQ 6
DQ 4
D3
DQM
/CS
DQ 40
DQ 41
DQ 42
DQ 43
DQ 44
DQ 45
DQ 46
DQ 47
D4
DQM
/CS
D7
DQM
/CS
DQ 56
DQ 57
DQ 58
DQ 59
DQ 60
DQ 61
DQ 62
DQ 63
D8
DQM
/CS
D6
DQM
/CS
DQ 48
DQ 49
DQ 50
DQ 51
DQ 52
DQ 53
DQ 54
DQ 55
DQM
D5
/CS
DQ 24
DQ 25
DQ 26
DQ 27
DQ 28
DQ 29
DQ 30
DQ 31
CB 0
CB 1
CB 2
CB 3
CB 4
CB 5
CB 6
CB 7
DQ 16
DQ 17
DQ 18
DQ 19
DQ 20
DQ 21
DQ 22
DQ 23
RDQMB1
RDQMB4
RDQMB5
RDQMB7
RDQMB6
RDQMB3
SERIAL PD
SDA
A0
A1
A2
SA0 SA1 SA2
VCC
VSS
D0 - D8,
Register1, Register2, PLL
D0 - D8,
Register1, Register2, PLL
C
/CS0
DQMB0, 1, 4, 5
/RAS
/CAS
/WE
A0 - A9
/RRAS
/RCAS
/RWE
/CS2
DQMB2, 3, 6, 7
CKE0
A10, A11, BA0, BA1
REGE
/LE
/LE
RCKE0
RA10, RA11,
RBA0, RBA1
CLK1 - CLK3
12 pF
10
DQ 7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Register1
Register2
/RCS2
30 pF
15 pF
30 pF
30 pF
30 pF
30 pF
30 pF
30 pF
15 pF
DQ 7
DQ 6
DQ 5
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
DQ 6
DQ 5
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
DQ 7
DQ 6
DQ 5
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
10 k
VCC
SCL
CLK0
10
CLK : D2,D3,D6
CLK : D4,D7,D8
CLK : Register 1,
Register 2
PLL
CLK : D0,D1,D5
RA0 - RA9
/RAS : D0 - D8
/CAS : D0 - D8
/WE : D0 - D8
A0 - A9 : D0 - D8
CKE : D0 - D8
A10, A11,
BA0, BA1 : D0 - D8
/RCS2
RDQMB2, 3, 6, 7
15 pF
/RCS0
RDQMB0, 1, 4, 5
15 pF
WP
47 k
MC-4516DA727XFB
have no this circuit.
Remarks 1. The value of all resistors of DQs is 10
Ω.
2. D0 - D8:
µPD45128841 (4M words × 8 bits × 4 banks)
3. REGE
≤ VIL: Buffer mode
REGE
≥ VIH: Register mode


同様の部品番号 - MC-4516DA727XFA-A75

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Elpida Memory
MC-4516DA727XFA-A75 ELPIDA-MC-4516DA727XFA-A75 Datasheet
224Kb / 15P
   16 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
More results

同様の説明 - MC-4516DA727XFA-A75

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Elpida Memory
MC-4516DA726 ELPIDA-MC-4516DA726 Datasheet
176Kb / 16P
   16 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
logo
NEC
MC-4516DA726 NEC-MC-4516DA726 Datasheet
232Kb / 6P
   16 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4516DA727 ELPIDA-MC-4516DA727 Datasheet
224Kb / 15P
   16 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
MC-45D16DA721 ELPIDA-MC-45D16DA721 Datasheet
180Kb / 16P
   16 M-WORD BY 72-BIT DDR SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
MC-4532DA727 ELPIDA-MC-4532DA727 Datasheet
227Kb / 15P
   32 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
logo
NEC
MC-4532DA726 NEC-MC-4532DA726 Datasheet
247Kb / 6P
   32 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532DA726 ELPIDA-MC-4532DA726 Datasheet
185Kb / 16P
   32 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
logo
NEC
MC-4564EC726 NEC-MC-4564EC726 Datasheet
292Kb / 6P
   64 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532DA727XFA ELPIDA-MC-4532DA727XFA Datasheet
162Kb / 14P
   32 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
logo
NEC
MC-4564EC727 NEC-MC-4564EC727 Datasheet
182Kb / 6P
   64M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com