データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

A-1201G データシート(PDF) 10 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

部品番号 A-1201G
部品情報  1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PARALIGHT [PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.]
ホームページ  http://www.para.com.tw
Logo PARALIGHT - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

A-1201G データシート(HTML) 10 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

Back Button A-1201G Datasheet HTML 4Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201G Datasheet HTML 5Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201G Datasheet HTML 6Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201G Datasheet HTML 7Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201G Datasheet HTML 8Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201G Datasheet HTML 9Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201G Datasheet HTML 10Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201G Datasheet HTML 11Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201G Datasheet HTML 12Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
1.2
INCH
SINGLE
DIGIT
DISPLAY
A-1201G G/W
REV:A / 0
—LEAD STRENGTH
1) Bend strength
Do not bend the PIN more than twice. (Fig.7)
2) Tensile strength (@Room Temperature)
If the force is 1kg or less, there will be no problem. (Fig.8)
—HANDLING PRECAUTIONS
Although rigid against vibration, the Display may damaged or scratched if dropped. So take care
when handling.
—CHEMICAL RESISTANCE
1) Avoid exposure to chemicals as it may attack the Display surface and cause discoloration.
2) When washing is required, refer to the following table for the proper chemical to be used.
SOLVENT
ADAPTABILITY
Freon TE
Chlorothene
Isopropyl Alcohol
Thinner
Acetone
Trichloroethylene
⊙--Usable
╳--Do not use.
DRAWING NO. : DS-11-10-0003
DATE : 2010-01-11
Page : 10
Fig.7
1Kg
ok!
Fig.8
Release
by
PARALIGHTDCC


同様の部品番号 - A-1201G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
A-1201G ETC-A-1201G Datasheet
96Kb / 1P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
More results

同様の説明 - A-1201G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
A-1201UB PARALIGHT-A-1201UB Datasheet
195Kb / 10P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-1201Y PARALIGHT-A-1201Y Datasheet
208Kb / 11P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A1201SR PARALIGHT-A1201SR Datasheet
208Kb / 11P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-1201E PARALIGHT-C-1201E Datasheet
210Kb / 10P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-1201Y PARALIGHT-C-1201Y Datasheet
207Kb / 11P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-1201SR PARALIGHT-C-1201SR Datasheet
206Kb / 10P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-1201G PARALIGHT-C-1201G Datasheet
209Kb / 11P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
Inolux Corporation
HNTS120 INOLUX-HNTS120 Datasheet
1Mb / 17P
   1.2 Single Digit Numeric Display
logo
Kingbright Corporation
PSA12-11SRWA KINGBRIGHT-PSA12-11SRWA Datasheet
204Kb / 5P
   30.48mm(1.2 INCH) 16 SEGMENT SINGLE DIGIT ALPHANUMERIC NUMERIC DISPLAY
PSC12-11YWA KINGBRIGHT-PSC12-11YWA Datasheet
205Kb / 5P
   30.48mm(1.2 INCH) 16 SEGMENT SINGLE DIGIT ALPHANUMERIC NUMERIC DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com