データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

A-1201UB データシート(PDF) 1 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

部品番号 A-1201UB
部品情報  1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PARALIGHT [PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.]
ホームページ  http://www.para.com.tw
Logo PARALIGHT - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

A-1201UB データシート(HTML) 1 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

  A-1201UB Datasheet HTML 1Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201UB Datasheet HTML 2Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201UB Datasheet HTML 3Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201UB Datasheet HTML 4Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201UB Datasheet HTML 5Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201UB Datasheet HTML 6Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201UB Datasheet HTML 7Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201UB Datasheet HTML 8Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201UB Datasheet HTML 9Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.
4F, No.1, Lane 93, Chien Yi Road, Chung Ho City, Taipei, Taiwan,
Tel: 886-2-2225-3733
Fax: 886-2-2225-4800
E-mail: para@para.com.tw
http://www.para.com.tw
DATA
SHEET
PART NO. :
A-1201UB B/W
REV :
A / 0
CUSTOMER
’S APPROVAL : _______________
DCC : ___________
DRAWING NO. : DS-11-10-0021
DATE : 2010-04-12
Page : 1
Release
by
PARALIGHTDCC


同様の部品番号 - A-1201UB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
A-1201E ETC-A-1201E Datasheet
96Kb / 1P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
A-1201G ETC-A-1201G Datasheet
96Kb / 1P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
A-1201G PARALIGHT-A-1201G Datasheet
286Kb / 12P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
List of Unclassifed Man...
A-1201H ETC-A-1201H Datasheet
96Kb / 1P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
A-1201SR ETC-A-1201SR Datasheet
96Kb / 1P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
More results

同様の説明 - A-1201UB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
A-1201Y PARALIGHT-A-1201Y Datasheet
208Kb / 11P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A1201SR PARALIGHT-A1201SR Datasheet
208Kb / 11P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-1201E PARALIGHT-C-1201E Datasheet
210Kb / 10P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-1201Y PARALIGHT-C-1201Y Datasheet
207Kb / 11P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-1201SR PARALIGHT-C-1201SR Datasheet
206Kb / 10P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-1201G PARALIGHT-A-1201G Datasheet
286Kb / 12P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-1201G PARALIGHT-C-1201G Datasheet
209Kb / 11P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
Inolux Corporation
HNTS120 INOLUX-HNTS120 Datasheet
1Mb / 17P
   1.2 Single Digit Numeric Display
logo
Kingbright Corporation
PSA12-11SRWA KINGBRIGHT-PSA12-11SRWA Datasheet
204Kb / 5P
   30.48mm(1.2 INCH) 16 SEGMENT SINGLE DIGIT ALPHANUMERIC NUMERIC DISPLAY
PSC12-11YWA KINGBRIGHT-PSC12-11YWA Datasheet
205Kb / 5P
   30.48mm(1.2 INCH) 16 SEGMENT SINGLE DIGIT ALPHANUMERIC NUMERIC DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com