データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

A-1801Y データシート(PDF) 7 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

部品番号 A-1801Y
部品情報  1.8 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PARALIGHT [PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.]
ホームページ  http://www.para.com.tw
Logo PARALIGHT - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

A-1801Y データシート(HTML) 7 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

Back Button A-1801Y Datasheet HTML 2Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1801Y Datasheet HTML 3Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1801Y Datasheet HTML 4Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1801Y Datasheet HTML 5Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1801Y Datasheet HTML 6Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1801Y Datasheet HTML 7Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1801Y Datasheet HTML 8Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1801Y Datasheet HTML 9Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1801Y Datasheet HTML 10Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
1.8
INCH
SINGLE
DIGIT
DISPLAY
A-1801Y G/W
REV:A / 0
2) Use Display with holder made of resin (Fig.4) to position the PIN.
—FORMED LEAD
1) The PIN should be bent at a point located at least 2mm away from the package. Bending should
be performed with base fixed means of a jig or pliers (Fig.5)
2) Forming PIN should be carried our prior to soldering and never during or after soldering.
3) Form the PIN to ensure alignment between the PIN and the hole on board, so that stress against
the Display is prevented. (Fig.6)
DRAWING NO. : DS-11-07-0011
DATE : 2007-01-23
Page : 7
Fig.5
Fig.6
Fig.4
Release
by
PARALIGHTDCC


同様の部品番号 - A-1801Y

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
A-1801Y ETC-A-1801Y Datasheet
71Kb / 1P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
More results

同様の説明 - A-1801Y

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
C-1801G PARALIGHT-C-1801G Datasheet
196Kb / 10P
   1.8 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-1801G PARALIGHT-A-1801G Datasheet
259Kb / 12P
   1.8 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-1801SR PARALIGHT-A-1801SR Datasheet
195Kb / 10P
   1.8 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-1801SR PARALIGHT-C-1801SR Datasheet
151Kb / 10P
   1.8 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
LIGITEK electronics co....
LSD1805-62-XX LIGITEK-LSD1805-62-XX Datasheet
137Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.8 Inch)
LSD1805-64-XX LIGITEK-LSD1805-64-XX Datasheet
137Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.8 Inch)
LSD1805-66-XX LIGITEK-LSD1805-66-XX Datasheet
137Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.8 Inch)
LSD1805-65-XX-PF LIGITEK-LSD1805-65-XX-PF Datasheet
149Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.8 Inch)
LSD1805-67-XX LIGITEK-LSD1805-67-XX Datasheet
136Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.8 Inch)
LSD1805-61-XX LIGITEK-LSD1805-61-XX Datasheet
137Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.8 Inch)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com