データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

A-3001G データシート(PDF) 2 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

部品番号 A-3001G
部品情報  3.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PARALIGHT [PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.]
ホームページ  http://www.para.com.tw
Logo PARALIGHT - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

A-3001G データシート(HTML) 2 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

  A-3001G Datasheet HTML 1Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-3001G Datasheet HTML 2Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-3001G Datasheet HTML 3Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-3001G Datasheet HTML 4Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-3001G Datasheet HTML 5Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-3001G Datasheet HTML 6Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-3001G Datasheet HTML 7Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-3001G Datasheet HTML 8Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-3001G Datasheet HTML 9Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 11 page
background image
3.00
INCH
SINGLE
DIGIT
DISPLAY
A-3001G
REV:A / 0
PACKAGE DIMENSIONS
NOTES : 1. All dimensions are in millimeters. (inches)
2. Tolerance is
6 0.25(0.010") unless otherwise specified.
3. Pls. contact with us when your production need to be
operated under the Pb free process.
DRAWING NO. : DS-11-09-0078
DATE : 2009-04-02
Page : 2
HD-R/RD013
Release
by
PARALIGHTDCC


同様の部品番号 - A-3001G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
A-3001G ETC1-A-3001G Datasheet
76Kb / 1P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
More results

同様の説明 - A-3001G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
C-3001G PARALIGHT-C-3001G Datasheet
212Kb / 11P
   3.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-3001SR PARALIGHT-C-3001SR Datasheet
196Kb / 10P
   3.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-3001SR PARALIGHT-A-3001SR Datasheet
162Kb / 11P
   3.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-3001E PARALIGHT-C-3001E Datasheet
213Kb / 11P
   3.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-3001E PARALIGHT-A-3001E Datasheet
212Kb / 11P
   3.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-3001Y PARALIGHT-C-3001Y Datasheet
210Kb / 10P
   3.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-3001UB PARALIGHT-A-3001UB Datasheet
196Kb / 10P
   3.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-3001Y PARALIGHT-A-3001Y Datasheet
208Kb / 11P
   3.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
Ningbo Foryard Optoelec...
FYS-30011AX-00 FORYARD-FYS-30011AX-00 Datasheet
434Kb / 5P
   3.00 Inch (76.00mm) digit height Single Digit Display
FYS-30012AX-00 FORYARD-FYS-30012AX-00 Datasheet
821Kb / 5P
   3.00 Inch (76.50mm) digit height Single Digit Display
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com