データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRLZ24NSL データシート(PDF) 5 Page - International Rectifier

部品番号 IRLZ24NSL
部品情報  Advanced Process Technology
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLZ24NSL データシート(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRLZ24NSL Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRLZ24NSL Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLZ24NSL Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLZ24NSL Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLZ24NSL Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLZ24NSL Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLZ24NSL Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLZ24NSL Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLZ24NSL Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
IRLZ24NS/L
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
Fig 10b. Switching Time Waveforms
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
VDS
Pulse Width
≤ 1 µs
Duty Factor
≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
5.0V
+
-
VDD
0
4
8
12
16
20
25
50
75
100
125
150
175
C
T , C ase T em perature (°C )
A
0.01
0.1
1
10
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0 . 1
1
t , R ectan gular P ulse D u ration (sec)
1
D = 0 .50
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
SIN G LE P U LSE
(T HERM AL RES PO N SE )
A
P
t
2
1
t
DM
N o te s :
1 . D u ty fa c to r D = t
/ t
2 . P e a k T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
th J C
C


同様の部品番号 - IRLZ24NSL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRLZ24NS IRF-IRLZ24NS Datasheet
180Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLZ24NSPBF IRF-IRLZ24NSPBF Datasheet
301Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLZ24NSPBF IRF-IRLZ24NSPBF Datasheet
306Kb / 10P
   Advanced Process Technology
IRLZ24NSPBF IRF-IRLZ24NSPBF_15 Datasheet
306Kb / 10P
   Advanced Process Technology
More results

同様の説明 - IRLZ24NSL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF3205STRR IRF-IRF3205STRR Datasheet
618Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF3205ZSTRLPBF IRF-IRF3205ZSTRLPBF Datasheet
385Kb / 12P
   Advanced Process Technology
IRL2203NSTRLPBF IRF-IRL2203NSTRLPBF Datasheet
295Kb / 10P
   Advanced Process Technology
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF640NS KERSEMI-IRF640NS Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFR48Z KERSEMI-IRFR48Z_15 Datasheet
1Mb / 12P
   Advanced Process Technology
IRLR2905Z KERSEMI-IRLR2905Z Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFZ24N KERSEMI-IRFZ24N Datasheet
741Kb / 8P
   Advanced Process Technology
IRFZ44N KERSEMI-IRFZ44N Datasheet
700Kb / 8P
   Advanced Process Technology
logo
International Rectifier
IRF1104SPBF IRF-IRF1104SPBF_15 Datasheet
272Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF1405SPBF IRF-IRF1405SPBF_15 Datasheet
313Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF2204PBF IRF-IRF2204PBF_15 Datasheet
263Kb / 9P
   Advanced Process Technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com