データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2N2270 データシート(PDF) 2 Page - Continental Device India Limited

部品番号 2N2270
部品情報  NPN SILICON PLANAR TRANSISTOR
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CDIL [Continental Device India Limited]
ホームページ  http://www.cdilsemi.com
Logo CDIL - Continental Device India Limited

2N2270 データシート(HTML) 2 Page - Continental Device India Limited

  2N2270 Datasheet HTML 1Page - Continental Device India Limited 2N2270 Datasheet HTML 2Page - Continental Device India Limited 2N2270 Datasheet HTML 3Page - Continental Device India Limited 2N2270 Datasheet HTML 4Page - Continental Device India Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
NPN SILICON PLANAR TRANSISTOR
2N2270
TO-39
Metal Can Package
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25ºC unless specified otherwise)
SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS
DESCRIPTION
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN
TYP
MAX
UNIT
Small Signal Current Gain
hfe
IC=5mA, VCE=10V, f=1KHz
50
275
Transition Frequency
fT
IC=50mA, VCE=10V, f=20MHz
100
MHz
Output Capacitance
Cob
VCB=10V, IE=0, f=100KHz
15
pF
Input Capacitance
Cib
VEB=0.5V, IC=0, f=100KHz
80
pF
Noise Figure
NF
IC=300µA, VCE=10V,
f=1KHz,Bandwidth=1.0 Hz
RS=1kΩ
10
dB
2N2270Rev_1 040904E
Continental Device India Limited
Data Sheet
Page 2 of 4


同様の部品番号 - 2N2270

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
2N2270 ETC-2N2270 Datasheet
366Kb / 4P
   High-Speed Powwer Transistors(Silicon NPN Planar Transistor)
logo
Central Semiconductor C...
2N2270 CENTRAL-2N2270 Datasheet
55Kb / 1P
   SMALL SIGNAL TRANSISTORS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N2270 NJSEMI-2N2270 Datasheet
79Kb / 1P
   SI NPN LO-PWR BJT
2N2270 NJSEMI-2N2270 Datasheet
81Kb / 1P
   Small Signal Transistors
2N2270 NJSEMI-2N2270 Datasheet
81Kb / 1P
   Small Signal Transistors
More results

同様の説明 - 2N2270

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
KSC5603D FAIRCHILD-KSC5603D_10 Datasheet
115Kb / 5P
   NPN Silicon Transistor, Planar Silicon Transistor
KSC5402D FAIRCHILD-KSC5402D_09 Datasheet
225Kb / 10P
   NPN Silicon Transistor, Planar Silicon Transistor
FJN13003 FAIRCHILD-FJN13003 Datasheet
49Kb / 5P
   NPN Silicon Transistor Planar Silicon Transistor
KSC5603DTU FAIRCHILD-KSC5603DTU Datasheet
115Kb / 5P
   NPN Silicon Transistor, Planar Silicon Transistor
logo
Continental Device Indi...
BF370R CDIL-BF370R Datasheet
106Kb / 3P
   NPN SILICON PLANAR TRANSISTOR
CJD86 CDIL-CJD86 Datasheet
143Kb / 4P
   NPN SILICON PLANAR TRANSISTOR
logo
Siemens Semiconductor G...
BD524 SIEMENS-BD524 Datasheet
40Kb / 2P
   NPN SILICON PLANAR TRANSISTOR
logo
Continental Device Indi...
2N2102 CDIL-2N2102 Datasheet
233Kb / 4P
   NPN SILICON PLANAR TRANSISTOR
2N917 CDIL-2N917 Datasheet
136Kb / 4P
   NPN SILICON PLANAR TRANSISTOR
logo
Rectron Semiconductor
CMBT9014 RECTRON-CMBT9014 Datasheet
328Kb / 2P
   NPN SILICON PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com