データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQD5N15 データシート(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQD5N15
部品情報  N-Channel QFET짰 MOSFET 150 V, 4.3 A, 800 m廓
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD5N15 データシート(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD5N15 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD5N15 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD5N15 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD5N15 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD5N15 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD5N15 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD5N15 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD5N15 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
©2000 Fairchild Semiconductor Corporation
FQD5N15 Rev. C0
www.fairchildsemi.com
4
 !   














     
  '
   "      () $ * +

,  - . * /   0 , 
(

 1 
2     3 ' "

     
  
 

 

 


     




        










/   
#$  


  ! 











- .!   
#$  




µ
 









 !"#!



   
















  

 


" ! 















  

  


  

() *$$" &  +
',) *$$ 
 #$  
''# #$  

"



同様の部品番号 - FQD5N15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQD5N15 FAIRCHILD-FQD5N15 Datasheet
750Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD5N15 ISC-FQD5N15 Datasheet
304Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-08
More results

同様の説明 - FQD5N15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQB9N50CTM FAIRCHILD-FQB9N50CTM Datasheet
487Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 500 V, 9 A, 800 m廓
FQD1N80TM FAIRCHILD-FQD1N80TM Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 1.0 A, 20 廓
FQI4N80TU FAIRCHILD-FQI4N80TU Datasheet
801Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 3.9 A, 3.6 廓
FQB7N60TM FAIRCHILD-FQB7N60TM Datasheet
771Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 3.9 A, 3.6 廓
FQPF6N80CT FAIRCHILD-FQPF6N80CT Datasheet
1,018Kb / 10P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 5.5 A, 2.5 廓
FQA10N80C-F109 FAIRCHILD-FQA10N80C-F109 Datasheet
435Kb / 8P
   FQA10N80C_F109 N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 10 A, 1.1 廓
FQB11N40CTM FAIRCHILD-FQB11N40CTM Datasheet
977Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 400 V, 10.5 A, 530 m廓
FQD17P06TF FAIRCHILD-FQD17P06TF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 100 V, 15.6 A, 100 m廓
FQD20N06LTM FAIRCHILD-FQD20N06LTM Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 17.2 A, 42 m廓
FQD10N20LTM FAIRCHILD-FQD10N20LTM Datasheet
765Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 200 V, 7.6 A, 360 m廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com