データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BD280-1927-2516-W データシート(PDF) 10 Page - Tyco Electronics

部品番号 BD280-1927-2516-W
部品情報  PolySwitch Resettable Devices
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MACOM [Tyco Electronics]
ホームページ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

BD280-1927-2516-W データシート(HTML) 10 Page - Tyco Electronics

Back Button BD280-1927-2516-W Datasheet HTML 6Page - Tyco Electronics BD280-1927-2516-W Datasheet HTML 7Page - Tyco Electronics BD280-1927-2516-W Datasheet HTML 8Page - Tyco Electronics BD280-1927-2516-W Datasheet HTML 9Page - Tyco Electronics BD280-1927-2516-W Datasheet HTML 10Page - Tyco Electronics BD280-1927-2516-W Datasheet HTML 11Page - Tyco Electronics BD280-1927-2516-W Datasheet HTML 12Page - Tyco Electronics BD280-1927-2516-W Datasheet HTML 13Page - Tyco Electronics BD280-1927-2516-W Datasheet HTML 14Page - Tyco Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 26 page
background image
182
RoHS Compliant, ELV Compliant
12
AHRF (High Temperature)
16V — Radial-leaded
AHRF200
9.4
14.4
3.0
7.6
4.3
5.8
1.2
——
1.24
1.6
A8, A9,
(0.37)
(0.57)
(0.12)
(0.30)
(0.17) (0.23)
(0.05)
(0.049)
(0.06)
A10
AHRF300
8.8
13.8
3.0
7.6
4.3
5.8
1.2
——
1.24
1.6
A5, A8,
(0.35)
(0.55)
(0.12)
(0.30)
(0.17) (0.23)
(0.05)
(0.049)
(0.06)
A9
AHRF400
10.0
15.0
3.0
7.6
4.3
5.8
1.2
——
1.24
1.6
A5, A8,
(0.39)
(0.59)
(0.12)
(0.30)
(0.17) (0.23)
(0.05)
(0.049)
(0.06)
A9
AHRF450
10.4
15.6
3.0
7.6
4.3
5.8
1.2
——
3.94
1.24
1.6
A5, A8,
(0.41)
(0.61)
(0.12)
(0.30)
(0.17) (0.23)
(0.05)
(0.155) (0.049)
(0.06)
A9
AHRF550
11.2
18.9
3.0
7.6
4.3
5.8
1.2
——
1.24
1.6
A5, A8,
(0.44)
(0.74)
(0.12)
(0.30)
(0.17) (0.23)
(0.05)
(0.049)
(0.06)
A9
AHRF600
11.2
21.0
3.0
7.6
4.3
5.8
1.2
——
4.49
1.24
1.7
A5, A8,
(0.44)
(0.73)
(0.12)
(0.30)
(0.17) (0.23)
(0.05)
(0.177) (0.049)
(0.07)
A9
AHRF650
12.7
22.2
3.0
7.6
4.3
5.8
1.2
——
5.08
1.24
1.8
A5, A8,
(0.50)
(0.88)
(0.12)
(0.30)
(0.17) (0.23)
(0.05)
(0.200) (0.049)
(0.07)
A9
AHRF700
14.0
21.9
3.0
7.6
4.3
5.8
1.2
——
1.24
1.6
A5, A8,
(0.55)
(0.86)
(0.12)
(0.30)
(0.17) (0.23)
(0.05)
(0.049)
(0.06)
A9
AHRF750
14.0
23.5
3.0
7.6
4.3
5.8
1.2
——
5.69
1.24
2.0
A5, A8,
(0.55)
(0.93)
(0.12)
(0.30)
(0.17) (0.23)
(0.05)
(0.224) (0.049)
(0.08)
A9
AHRF800
16.5
22.5
3.0
7.6
4.3
5.8
1.2
——
1.24
1.6
A5, A8,
(0.65)
(0.88)
(0.12)
(0.30)
(0.17) (0.23)
(0.05)
(0.049)
(0.06)
A9
AHRF900
16,5
25.7
3.0
7.6
4.3
5.8
1.2
——
A5, A8,
(0.65)
(1.01)
(0.12)
(0.30)
(0.17) (0.23)
(0.05)
A9
AHRF1000
17.5
26.5
3.0
7.6
9.4
10.9
1.2
——
7.47
1.24
1.5
A5, A8,
(0.69)
(1.04)
(0.12)
(0.30)
(0.37) (0.43)
(0.05)
(0.294) (0.049)
(0.06)
A9
AHRF1100
21.0
26.1
3.0
7.6
9.4
10.9
1.2
——
1.24
1.6
A5, A8,
(0.83)
(1.03)
(0.12)
(0.30)
(0.37) (0.43)
(0.05)
(0.049)
(0.06)
A9
AHRF1300
23.5
28.7
3.5
7.6
9.4
10.9
1.4
——
7.82
1.45
1.9
A5, A8,
(0.925)
(1.13)
(0.14)
(0.30)
(0.37) (0.43)
(0.06)
(0.308) (0.057)
(0.08)
A9
AHRF1400
23.5
28.7
3.6
7.6
9.4
10.9
1.4
——
1.24
1.6
A5, A8,
(0.93)
(1.13)
(0.14)
(0.30)
(0.37) (0.43)
(0.06)
(0.049)
(0.06)
A9
AHRF1500
23.5
28.7
3.5
7.6
9.4
10.9
1.4
——
7.82
——
A5, A8,
(0.93)
(1.13)
(0.14)
(0.30)
(0.37) (0.43)
(0.06)
(0.308)
A9
AHEF (High Temperature)
32V — Radial-leaded
AHEF050
7.4
12.7
4.3
5.8
7.6
——
3.3
——
——
A8, A9,
(0.29)
(0.50)
(0.17) (0.23)
(0.30)
(0.13)
A10
AHEF070
6.9
10.8
4.3
5.8
7.6
——
3.0
——
——
A8, A9,
(0.27)
(0.43)
(0.17) (0.23)
(0.30)
(0.12)
A11
AHEF100
9.7
13.6
4.3
5.8
7.6
——
3.0
——
——
A8, A9,
(0.38)
(0.54)
(0.17) (0.23)
(0.30)
(0.12)
A10
AHEF300
10.2
15.5
4.32
5.84
7.6
——
3.8
——
——
A8, A9,
(0.40)
(0.61)
(0.17) (0.23)
(0.30)
(0.15)
A12
AHEF500
14.0
24.1
4.3
5.8
11.5
——
3.8
——
——
A8, A9,
(0.55)
(0.95)
(0.17) (0.23)
(0.45)
(0.15)
A12
AHEF750
21.1
24.9
9.4
10.9
7.6
——
3.8
——
——
A8, A9,
(0.83)
(0.98)
(0.37) (0.43)
(0.30)
(0.15)
A12
AHEF1000
23.5
27.9
9.4
10.9
7.6
——
4.0
——
——
A8, A9,
(0.93)
(1.10)
(0.37) (0.43)
(0.30)
(0.16)
A12
Part Number
A
Min.
Max.
J
Max.
Figure
H
Typ.
B
Min.
Max.
C
Min.
Max.
D
Min.
Max.
E
Min.
Max.
F
Min.
Max.
G
Min.
Max.
Table A4 Dimensions for Automotive Devices in Millimeters (Inches)
Cont’d


同様の部品番号 - BD280-1927-2516-W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tyco Electronics
BD280-1927-25/16-W MACOM-BD280-1927-25/16-W Datasheet
322Kb / 22P
   PolySwitch Resettable Devices Automotive Devices
More results

同様の説明 - BD280-1927-2516-W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tyco Electronics
RF2636-000 MACOM-RF2636-000 Datasheet
303Kb / 28P
   PolySwitch Resettable Devices
MINISMDC300F-2 MACOM-MINISMDC300F-2 Datasheet
278Kb / 20P
   PolySwitch Resettable Devices
RUEF300K MACOM-RUEF300K Datasheet
1Mb / 28P
   PolySwitch Resettable Devices
logo
Littelfuse
MINISMDC260F LITTELFUSE-MINISMDC260F Datasheet
325Kb / 2P
   PolySwitch Resettable Devices
logo
Tyco Electronics
NANOASMDC035F-2 MACOM-NANOASMDC035F-2 Datasheet
283Kb / 26P
   PolySwitch Resettable Devices
C16844-000 MACOM-C16844-000 Datasheet
331Kb / 28P
   PolySwitch Resettable Devices
LVR005 MACOM-LVR005 Datasheet
408Kb / 27P
   PolySwitch Resettable Devices
AGRF400 MACOM-AGRF400 Datasheet
322Kb / 22P
   PolySwitch Resettable Devices Automotive Devices
LTP190SS MACOM-LTP190SS Datasheet
218Kb / 16P
   PolySwitch Resettable Devices Strap Battery Devices
NANOSMDC200F-2 MACOM-NANOSMDC200F-2 Datasheet
283Kb / 20P
   PolySwitch Resettable Devices Surface-mount Devices
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com