データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BD280-1927-2516-W データシート(PDF) 3 Page - Tyco Electronics

部品番号 BD280-1927-2516-W
部品情報  PolySwitch Resettable Devices
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MACOM [Tyco Electronics]
ホームページ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

BD280-1927-2516-W データシート(HTML) 3 Page - Tyco Electronics

  BD280-1927-2516-W Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics BD280-1927-2516-W Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics BD280-1927-2516-W Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics BD280-1927-2516-W Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics BD280-1927-2516-W Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics BD280-1927-2516-W Datasheet HTML 6Page - Tyco Electronics BD280-1927-2516-W Datasheet HTML 7Page - Tyco Electronics BD280-1927-2516-W Datasheet HTML 8Page - Tyco Electronics BD280-1927-2516-W Datasheet HTML 9Page - Tyco Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 26 page
background image
175
RoHS Compliant, ELV Compliant
12
Maximum Ambient Temperature
Part Number
-40°C
-20°C
0°C
20°C
25°C
40°C
50°C
60°C
70°C
85°C
125°C
AGRF
16V — Radial-leaded
AGRF400
5.9
5.3
4.8
4.1
4.0
3.5
3.2
2.8
2.5
1.9
AGRF500
7.3
6.6
6.0
5.2
5.0
4.4
4.0
3.6
3.1
2.4
AGRF600
8.8
8.0
7.2
6.2
6.0
5.2
4.8
4.2
3.8
2.8
AGRF700
10.3
9.3
8.4
7.3
7.0
6.2
5.6
5.0
4.4
3.3
AGRF800
11.7
10.7
9.6
8.3
8.0
6.9
6.4
5.6
5.1
3.7
AGRF900
13.2
11.9
10.7
9.4
9.0
7.9
7.2
6.4
5.6
4.2
AGRF1000
14.7
13.3
12.0
10.3
10.0
8.7
8.0
7.0
6.3
4.7
AGRF1100
16.1
14.6
13.1
11.5
11.0
9.7
8.8
7.8
6.9
5.2
AGRF1200
17.6
16.0
14.4
12.4
12.0
10.4
9.6
8.4
7.6
5.6
AGRF1400
20.5
18.7
16.8
14.5
14.0
12.1
11.2
9.8
8.9
6.5
AHRF (High Temperature)
30V — Radial-leaded
AHRF050
0.7
0.6
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.1
AHRF070
1.0
0.9
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.5
0.5
0.4
0.2
AHRF100
1.4
1.2
1.1
1.0
1.0
0.9
0.8
0.7
0.7
0.6
0.2
AHRF (High Temperature)
16V — Radial-leaded
AHRF200
2.7
2.5
2.3
2.1
2.00
1.8
1.6
1.5
1.3
1.1
0.5
AHRF300
4.1
3.7
3.4
3.1
3.00
2.7
2.4
2.2
2.0
1.7
0.7
AHRF400
5.6
5.1
4.7
4.2
4.00
3.6
3.3
3.0
2.7
2.3
1.0
AHRF450
6.1
5.6
5.1
4.6
4.50
4.0
3.6
3.3
3.0
2.5
1.1
AHRF550
7.5
6.9
6.2
5.7
5.50
4.9
4.4
4.0
3.7
3.1
1.4
AHRF600
8.2
7.5
6.8
6.2
6.00
5.3
4.9
4.4
4.0
3.3
1.5
AHRF650
8.8
8.1
7.4
6.7
6.50
5.7
5.3
4.8
4.3
3.6
1.6
AHRF700
9.5
8.7
8.0
7.2
7.00
6.2
5.6
5.2
4.7
3.9
1.7
AHRF750
10.2
9.4
8.6
7.7
7.50
6.6
6.1
5.6
5.0
4.1
1.9
AHRF800
10.9
10.0
9.1
8.2
8.00
7.1
6.4
5.9
5.3
4.4
2.0
AHRF900
12.2
11.2
10.2
9.3
9.00
8.0
7.2
6.6
6.0
5.0
2.2
AHRF1000
13.6
12.5
11.4
10.3
10.00
8.8
8.1
7.4
6.6
5.5
2.5
AHRF1100
14.9
13.7
12.5
11.3
11.00
9.7
8.8
8.1
7.3
6.1
2.7
AHRF1300
17.7
16.3
14.8
13.4
13.00
11.4
10.5
9.6
8.6
7.2
3.3
AHRF1400
19.0
17.5
15.9
14.4
14.00
12.4
11.2
10.3
9.3
7.8
3.5
AHRF1500
20.4
18.8
17.1
15.5
15.00
13.2
12.1
11.1
9.9
8.3
3.8
AHEF (High Temperature)
32V — Radial-leaded
AHEF050
0.7
0.6
0.60
0.5
0.5
0.4
0.400
0.40
0.30
0.300
0.1
AHEF070
1.0
0.9
0.80
0.7
0.7
0.6
0.600
0.50
0.50
0.400
0.2
AHEF100
1.4
1.2
1.10
1.0
1.0
0.9
0.800
0.70
0.70
0.600
0.2
AHEF300
4.1
3.8
3.42
3.1
3.0
2.7
2.430
2.22
1.98
1.650
0.6
AHEF500
6.8
6.3
5.70
5.2
5.0
4.5
4.050
3.70
3.30
2.750
1.0
AHEF750
10.2
9.4
8.55
7.7
7.5
6.7
6.075
5.55
4.95
4.125
1.5
AHEF1000
13.6
12.5
11.40
10.3
10.0
8.9
8.100
7.40
6.60
5.500
2.0
AHS (High Temperature)
16V — Surface-mount
AHS080-2018
1.20
1.04
0.90
0.80
0.77
0.68
0.62
0.60
0.53
0.46
0.26
AHS160
2.15
1.96
1.78
1.60
1.55
1.42
1.33
1.24
1.15
1.01
0.64
AHS200
2.90
2.50
2.20
2.00
1.94
1.80
1.75
1.70
1.40
1.18
0.67
AHS300
4.20
3.80
3.70
3.00
2.92
2.63
2.44
2.10
2.00
1.76
1.00
Table A2
Thermal Derating for Automotive Devices
[Hold Current (A) at Ambient Temperature (°C)]


同様の部品番号 - BD280-1927-2516-W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tyco Electronics
BD280-1927-25/16-W MACOM-BD280-1927-25/16-W Datasheet
322Kb / 22P
   PolySwitch Resettable Devices Automotive Devices
More results

同様の説明 - BD280-1927-2516-W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tyco Electronics
RF2636-000 MACOM-RF2636-000 Datasheet
303Kb / 28P
   PolySwitch Resettable Devices
MINISMDC300F-2 MACOM-MINISMDC300F-2 Datasheet
278Kb / 20P
   PolySwitch Resettable Devices
RUEF300K MACOM-RUEF300K Datasheet
1Mb / 28P
   PolySwitch Resettable Devices
logo
Littelfuse
MINISMDC260F LITTELFUSE-MINISMDC260F Datasheet
325Kb / 2P
   PolySwitch Resettable Devices
logo
Tyco Electronics
NANOASMDC035F-2 MACOM-NANOASMDC035F-2 Datasheet
283Kb / 26P
   PolySwitch Resettable Devices
C16844-000 MACOM-C16844-000 Datasheet
331Kb / 28P
   PolySwitch Resettable Devices
LVR005 MACOM-LVR005 Datasheet
408Kb / 27P
   PolySwitch Resettable Devices
AGRF400 MACOM-AGRF400 Datasheet
322Kb / 22P
   PolySwitch Resettable Devices Automotive Devices
LTP190SS MACOM-LTP190SS Datasheet
218Kb / 16P
   PolySwitch Resettable Devices Strap Battery Devices
NANOSMDC200F-2 MACOM-NANOSMDC200F-2 Datasheet
283Kb / 20P
   PolySwitch Resettable Devices Surface-mount Devices
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com