データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SDT0402T-471M-N データシート(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

部品番号 SDT0402T-471M-N
部品情報  SMD Shielded Power Inductors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
ホームページ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

SDT0402T-471M-N データシート(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  SDT0402T-471M-N Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers SDT0402T-471M-N Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers SDT0402T-471M-N Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers SDT0402T-471M-N Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SMD Shielded Power Inductors - SDT Series
Packaging Specifications
Tape Dimensions
Tape Material
Reel Dimensions
Dimensions in mm
Tape Dimensions
Reel Dimensions
Quantity
(PCS / REEL)
TYPE
K0
D
E
W
P
P0
P2
A
B
C
D
178mm
330mm
330
100
13.4
-
2500
SDT 0402
3.2
1.55
1.75
12
8
4
2
178
60
13
13.2
750
-
SDT 0804
5.4
1.55
1.75
24
16
4
2
330
100
13
24.4
-
750


同様の部品番号 - SDT0402T-471M-N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
SDT04S60 INFINEON-SDT04S60 Datasheet
280Kb / 9P
   Silicon Carbide Schottky Diode
2004-02-11
SDT04S60 INFINEON-SDT04S60 Datasheet
800Kb / 10P
   Silicon Carbide Schottky Diode
Rev. 2.5 2008-06-02
More results

同様の説明 - SDT0402T-471M-N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Bourns Electronic Solut...
SRU5018 BOURNS-SRU5018 Datasheet
159Kb / 2P
   Shielded SMD Power Inductors
SRR4018 BOURNS-SRR4018_08 Datasheet
391Kb / 2P
   Shielded SMD Power Inductors
SRU3009 BOURNS-SRU3009 Datasheet
241Kb / 2P
   Shielded SMD Power Inductors
SRU5028 BOURNS-SRU5028_13 Datasheet
237Kb / 2P
   Shielded SMD Power Inductors
SRU6013 BOURNS-SRU6013 Datasheet
267Kb / 2P
   Shielded SMD Power Inductors
SRU6025 BOURNS-SRU6025_13 Datasheet
243Kb / 2P
   Shielded SMD Power Inductors
logo
List of Unclassifed Man...
SLF1045 ETC-SLF1045 Datasheet
29Kb / 1P
   SMD Shielded Power Inductors
logo
Bourns Electronic Solut...
SRR1240 BOURNS-SRR1240 Datasheet
272Kb / 2P
   Shielded SMD Power Inductors
SRU8028 BOURNS-SRU8028 Datasheet
157Kb / 2P
   Shielded SMD Power Inductors
SRU5011 BOURNS-SRU5011_13 Datasheet
221Kb / 2P
   Shielded SMD Power Inductors
SRU5018 BOURNS-SRU5018_13 Datasheet
210Kb / 2P
   Shielded SMD Power Inductors
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com