データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N3891 データシート(PDF) 6 Page - Microsemi Corporation

部品番号 1N3891
部品情報  FAST RECOVERY RECTIFIERS
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
ホームページ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

1N3891 データシート(HTML) 6 Page - Microsemi Corporation

  1N3891 Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation 1N3891 Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation 1N3891 Datasheet HTML 3Page - Microsemi Corporation 1N3891 Datasheet HTML 4Page - Microsemi Corporation 1N3891 Datasheet HTML 5Page - Microsemi Corporation 1N3891 Datasheet HTML 6Page - Microsemi Corporation 1N3891 Datasheet HTML 7Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
T4-LDS-0143, Rev. 2 (120861)
©2012 Microsemi Corporation
Page 6 of 7
1N3889 – 1N3891, 1N3893
GRAPHS (continued)
Maximum Case Temperature - ºC
Figure 5 – Maximum Forward Current vs. Maximum Case Temperature
Time (s)
Figure 6 – Thermal Impedance for “A” type devices


同様の部品番号 - 1N3891

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microsemi Corporation
1N3891 MICROSEMI-1N3891 Datasheet
111Kb / 2P
   Fast Recovery Rectifier
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
1N3891 GENESIC-1N3891 Datasheet
706Kb / 3P
   Silicon Fast Recovery Diode
logo
International Rectifier
1N3891 IRF-1N3891 Datasheet
315Kb / 8P
   6A, 12A AND 16A FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Vishay Siliconix
1N3891 VISHAY-1N3891 Datasheet
140Kb / 9P
   Fast Recovery Diodes (Stud Version), 6 A, 12 A
Revision: 28-May-15
1N3891 VISHAY-1N3891 Datasheet
2Mb / 11P
   Fast Recovery Diodes(Stud Version)
Revision: 26-Sep-08
More results

同様の説明 - 1N3891

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
CHENG-YI ELECTRONIC CO....
FR201 CHENG-YI-FR201 Datasheet
103Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Compact Technology Corp...
1N4933 CTC-1N4933 Datasheet
71Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Shanghai Shunye Electro...
FR201 SY-FR201 Datasheet
233Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
EIC discrete Semiconduc...
FT2000AA EIC-FT2000AA Datasheet
110Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Sensitron
1N5186 SENSITRON-1N5186 Datasheet
36Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
EIC discrete Semiconduc...
RGP20A EIC-RGP20A Datasheet
57Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Sangdest Microelectroni...
FR101 SMC-FR101 Datasheet
174Kb / 4P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Leshan Radio Company
1F3 LRC-1F3_15 Datasheet
189Kb / 7P
   Fast Recovery Rectifiers
1N4936 LRC-1N4936_15 Datasheet
200Kb / 7P
   Fast Recovery Rectifiers
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BA157 TSC-BA157_14 Datasheet
379Kb / 4P
   Fast Recovery Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com