データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1MBC10D-060 データシート(PDF) 5 Page - Fuji Electric

部品番号 1MBC10D-060
部品情報  Fuji Discrete Package IGBT
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FUJI [Fuji Electric]
ホームページ  http://www.fujielectric.co.jp/eng/fdt/scd
Logo FUJI - Fuji Electric

1MBC10D-060 データシート(HTML) 5 Page - Fuji Electric

  1MBC10D-060 Datasheet HTML 1Page - Fuji Electric 1MBC10D-060 Datasheet HTML 2Page - Fuji Electric 1MBC10D-060 Datasheet HTML 3Page - Fuji Electric 1MBC10D-060 Datasheet HTML 4Page - Fuji Electric 1MBC10D-060 Datasheet HTML 5Page - Fuji Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
Switching losses
(Eon, Eoff vs. IC)
Test Circuit
Switching waveforms
P.O. Box 702708-Dallas, TX 75370 Phone (972) 233-1589 Fax (972) 233-0481 www.collmer.com
IC [A]


同様の部品番号 - 1MBC10D-060

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fuji Electric
1MBC10D-060 FUJI-1MBC10D-060 Datasheet
245Kb / 5P
   600V / 10A Molded Package
More results

同様の説明 - 1MBC10D-060

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fuji Electric
1MBC03-120 FUJI-1MBC03-120 Datasheet
224Kb / 4P
   Fuji Discrete Package IGBT
1MBH15-120 FUJI-1MBH15-120 Datasheet
223Kb / 4P
   Fuji Discrete Package IGBT
1MB05D-120 FUJI-1MB05D-120 Datasheet
270Kb / 5P
   Fuji Discrete Package IGBT
1MB08D-120 FUJI-1MB08D-120 Datasheet
279Kb / 5P
   Fuji Discrete Package IGBT
1MBH15D-120 FUJI-1MBH15D-120 Datasheet
268Kb / 5P
   Fuji Discrete Package IGBT
1MBH30D-060 FUJI-1MBH30D-060 Datasheet
272Kb / 5P
   Fuji Discrete Package IGBT
1MBC05D-060 FUJI-1MBC05D-060 Datasheet
263Kb / 5P
   Fuji Discrete Package IGBT
1MBH25-120 FUJI-1MBH25-120 Datasheet
169Kb / 4P
   Fuji Discrete Package IGBT
1MBC10-060 FUJI-1MBC10-060 Datasheet
166Kb / 4P
   Fuji Discrete Package IGBT
1MBC15-060 FUJI-1MBC15-060 Datasheet
233Kb / 4P
   Fuji Discrete Package IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com