データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SML-Z14YTA データシート(PDF) 7 Page - Rohm

部品番号 SML-Z14YTA
部品情報  20/50mA guaranteed specifications
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

SML-Z14YTA データシート(HTML) 7 Page - Rohm

Back Button SML-Z14YTA Datasheet HTML 3Page - Rohm SML-Z14YTA Datasheet HTML 4Page - Rohm SML-Z14YTA Datasheet HTML 5Page - Rohm SML-Z14YTA Datasheet HTML 6Page - Rohm SML-Z14YTA Datasheet HTML 7Page - Rohm SML-Z14YTA Datasheet HTML 8Page - Rohm SML-Z14YTA Datasheet HTML 9Page - Rohm SML-Z14YTA Datasheet HTML 10Page - Rohm SML-Z14YTA Datasheet HTML 11Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
www.rohm.com
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Data Sheet
SML-Z1 series
lChromaticity Diagram
[Chromaticity Coordimates] (Ta=25ºC, IF=20mA)
Measurement tolerance : 0.02
[Chromaticity Coordimates] (Ta=25ºC, IF=20mA)
Measurement tolerance : 0.02
1
2
3
5
0
4
CIE x
CIE x
SMLZ14WBGCW1(A)
SMLZ14WBGDW1(A)
5
6
7
9
4
8
x
y
x
y
x
y
0.286 0.244 0.280 0.252 0.296 0.259
0.280 0.252 0.273 0.261 0.291 0.268
0.291 0.268 0.285 0.279 0.310 0.297
0.296 0.259 0.291 0.268 0.313 0.284
x
y
x
y
x
y
0.291 0.268 0.313 0.284 0.310 0.297
0.285 0.279 0.310 0.297 0.307 0.312
0.307 0.312 0.330 0.330 0.330 0.347
0.310 0.297 0.330 0.310 0.330 0.330
0
1
2
3
4
5
x
x
x
y
x
y
0.313 0.284 0.310 0.297 0.330 0.310
0.310 0.297 0.307 0.312 0.330 0.330
0.330 0.330 0.330 0.347 0.338 0.342
0.330 0.310 0.330 0.330 0.352 0.344
x
y
x
y
x
y
0.330 0.330 0.352 0.344 0.345 0.352
0.330 0.347 0.338 0.342 0.347 0.371
0.347 0.371 0.364 0.380 0.367 0.401
0.345 0.352 0.360 0.357 0.364 0.380
4
5
6
7
8
9
7/10
2013.08 - Rev.C


同様の部品番号 - SML-Z14YTA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
SML-Z14YT ROHM-SML-Z14YT Datasheet
1Mb / 5P
   High brightness
SML-Z14YT ROHM-SML-Z14YT Datasheet
1Mb / 5P
   High brightness
SML-Z14YT ROHM-SML-Z14YT Datasheet
1Mb / 5P
   High brightness 20/50mA guaranteed specifications PLCC2 package
SML-Z14YT ROHM-SML-Z14YT Datasheet
536Kb / 12P
   High brightness
SML-Z14YT1P ROHM-SML-Z14YT1P Datasheet
1Mb / 5P
   High brightness
More results

同様の説明 - SML-Z14YTA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
SML-Z1 ROHM-SML-Z1_12 Datasheet
1Mb / 5P
   High brightness 20/50mA guaranteed specifications PLCC2 package
logo
STMicroelectronics
ST4485EB STMICROELECTRONICS-ST4485EB Datasheet
392Kb / 18P
   Guaranteed 20 Mbps data rate
September 2013 Rev 2
logo
Xilinx, Inc
XA2C64A-8VQG44Q XILINX-XA2C64A-8VQG44Q Datasheet
423Kb / 16P
   Guaranteed to meet full electrical specifications over
logo
Central Semiconductor C...
CP681 CENTRAL-CP681 Datasheet
620Kb / 2P
   PNP - Silicon RF Transistor Die 50mA, 20 Volt
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX662 MAXIM-MAX662 Datasheet
346Kb / 8P
   Guaranteed 30mA Output
1992
logo
STMicroelectronics
LM236-LM336 STMICROELECTRONICS-LM236-LM336 Datasheet
436Kb / 15P
   Guaranteed temperature stability
May 2007 Rev 3
logo
AnaSem Hong Kong Limite...
CSL2050DTA ANASEM-CSL2050DTA Datasheet
214Kb / 8P
   20~50mA Current detection CMOSMR Monolithic Current Sensor Switch
Rev. E09-08
logo
RFHIC
RFC1G21H4-24-S RFHIC-RFC1G21H4-24-S Datasheet
1Mb / 5P
   Guaranteed Broadband Power Gain
logo
Suntan Capacitors
TSS-TC-0402 SUNTAN-TSS-TC-0402 Datasheet
132Kb / 1P
   RATING:DC 12V 50mA
TSS-TC-1102 SUNTAN-TSS-TC-1102 Datasheet
115Kb / 1P
   RATING:DC 12V 50mA
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com