データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF5M3205SCV データシート(PDF) 4 Page - International Rectifier

部品番号 IRF5M3205SCV
部品情報  HEXFET짰 POWER MOSFET THRU-HOLE (TO-254AA)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF5M3205SCV データシート(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF5M3205SCV Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF5M3205SCV Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF5M3205SCV Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF5M3205SCV Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF5M3205SCV Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF5M3205SCV Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF5M3205SCV Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
IRF5M3205
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
1
10
100
0
1500
3000
4500
6000
7500
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS

V
C
C
C
=
=
=
=
0V,
C
C
C
f = 1MHz
+ C
+ C
C
SHORTED
GS
iss
gs
gd ,
ds
rss
gd
oss
ds
gd

Ciss

Coss

Crss
0
50
100
150
200
0
4
8
12
16
20
Q , Total Gate Charge (nC)
G


FOR TEST CIRCUIT
SEE FIGURE
I =
D
13
35A

V
= 11V
DS
V
= 27V
DS
V
= 44V
DS
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
VSD, Source-toDrain Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
TJ = 25°C
TJ = 150°C
VGS = 0V
1
10
100
VDS , Drain-toSource Voltage (V)
1
10
100
1000
Tc = 25°C
Tj = 150°C
Single Pulse
1ms
10ms
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY RDS(on)
100µs


同様の部品番号 - IRF5M3205SCV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF5M3205 IRF-IRF5M3205 Datasheet
113Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=55V, Rds(on)=0.015ohm, Id=35A)
IRF5M3205 IRF-IRF5M3205 Datasheet
115Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
IRF5M3205 IRF-IRF5M3205_15 Datasheet
115Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
More results

同様の説明 - IRF5M3205SCV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFM350 IRF-IRFM350 Datasheet
203Kb / 7P
   POWER MOSFET THRU-HOLE (TO-254AA)
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRFM250 NJSEMI-IRFM250 Datasheet
614Kb / 2P
   POWER MOSFET THRU-HOLE (TO-254AA)
logo
International Rectifier
IRFM064 IRF-IRFM064 Datasheet
198Kb / 7P
   POWER MOSFET THRU-HOLE (TO-254AA)
IRFM9240 IRF-IRFM9240 Datasheet
190Kb / 7P
   POWER MOSFET THRU-HOLE (TO-254AA)
IRFM8240 IRF-IRFM8240 Datasheet
191Kb / 7P
   POWER MOSFET THRU-HOLE (TO-254AA)
IRFM054 IRF-IRFM054 Datasheet
192Kb / 7P
   POWER MOSFET THRU-HOLE (TO-254AA)
IRFM460 IRF-IRFM460 Datasheet
204Kb / 7P
   POWER MOSFET THRU-HOLE (TO-254AA)
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRFM240 NJSEMI-IRFM240 Datasheet
854Kb / 3P
   POWER MOSFET THRU-HOLE (TO-254AA)
logo
International Rectifier
IRFM250 IRF-IRFM250 Datasheet
163Kb / 7P
   POWER MOSFET THRU-HOLE (TO-254AA)
IRFM450 IRF-IRFM450 Datasheet
181Kb / 7P
   POWER MOSFET THRU-HOLE (TO-254AA)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com