データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF7910PBF データシート(PDF) 5 Page - International Rectifier

部品番号 IRF7910PBF
部品情報  Ultra-Low Gate Impedance
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7910PBF データシート(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF7910PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7910PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7910PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7910PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7910PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7910PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7910PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7910PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
IRF7910PbF
www.irf.com
5
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Ambient
0.1
1
10
100
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Notes:
1. Duty factor D =
t / t
2. Peak T
= P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJA
A
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
Fig 10b. Switching Time Waveforms
VDS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
VGS
+
-VDD
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Ambient Temperature
25
50
75
100
125
150
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
TC, Case Temperature (°C)


同様の部品番号 - IRF7910PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7910PBF IRF-IRF7910PBF Datasheet
131Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7910PBF IRF-IRF7910PBF Datasheet
229Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7910PBF IRF-IRF7910PBF Datasheet
223Kb / 8P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRF7910PBF-1 IRF-IRF7910PBF-1 Datasheet
201Kb / 8P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7910PBF-1 IRF-IRF7910PBF-1_15 Datasheet
201Kb / 8P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
More results

同様の説明 - IRF7910PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRLR8259PBF IRF-IRLR8259PBF_15 Datasheet
375Kb / 11P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRF7831PBF IRF-IRF7831PBF_15 Datasheet
270Kb / 10P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRF7910PBF IRF-IRF7910PBF_15 Datasheet
223Kb / 8P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRLR3717PBF IRF-IRLR3717PBF_15 Datasheet
272Kb / 12P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_15 Datasheet
360Kb / 11P
   Ultra-Low Gate Impedance
logo
Guangdong Youtai Semico...
IRF7455TR UMW-IRF7455TR Datasheet
373Kb / 8P
   Ultra-Low Gate Impedance
logo
International Rectifier
IRF8915PBF IRF-IRF8915PBF_15 Datasheet
291Kb / 10P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRL3713PBF IRF-IRL3713PBF_15 Datasheet
284Kb / 12P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRLR7807ZPBF IRF-IRLR7807ZPBF_15 Datasheet
273Kb / 12P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRLR3802PBF IRF-IRLR3802PBF_15 Datasheet
287Kb / 11P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRF7805ZPBF IRF-IRF7805ZPBF_15 Datasheet
275Kb / 10P
   Ultra-Low Gate Impedance
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com