データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK2354 データシート(PDF) 6 Page - NEC

部品番号 2SK2354
部品情報  SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NEC [NEC]
ホームページ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

2SK2354 データシート(HTML) 6 Page - NEC

  2SK2354 Datasheet HTML 1Page - NEC 2SK2354 Datasheet HTML 2Page - NEC 2SK2354 Datasheet HTML 3Page - NEC 2SK2354 Datasheet HTML 4Page - NEC 2SK2354 Datasheet HTML 5Page - NEC 2SK2354 Datasheet HTML 6Page - NEC 2SK2354 Datasheet HTML 7Page - NEC 2SK2354 Datasheet HTML 8Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
2SK2353/2SK2354
6
SINGLE AVALANCHE CURRENT vs
INDUCTIVE LOAD
100
10
1.0
100
1.0 m
10 m
100 m
SINGLE AVALANCHE ENERGY vs
STARTING CHANNEL TEMPERATURE
20
15
10
25
5
50
75
100
125
ID(peak) = IAS
RG = 25
VGS = 20 V
→ 0 V
VDD = 150 V
IAS = 4.5 A
E
AS = 17.4
mJ
µ
150
175
EAS = 17.4 mJ
RG = 25
VDD = 150 V
VGS = 20 V
→ 0
Starting Tch = 25˚C
L - Inductive Load - H
Starting Tch - Starting Channel Temperature - ˚C
0
0.1


同様の部品番号 - 2SK2354

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
2SK2354 RENESAS-2SK2354 Datasheet
249Kb / 10P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
1994
More results

同様の説明 - 2SK2354

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
NP34N055HHE NEC-NP34N055HHE Datasheet
68Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
NP32N055HLE NEC-NP32N055HLE Datasheet
68Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
2SK1851 NEC-2SK1851 Datasheet
356Kb / 6P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
UPA1708 NEC-UPA1708 Datasheet
59Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
UPA1709 NEC-UPA1709 Datasheet
79Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
UPA1720 NEC-UPA1720 Datasheet
66Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
UPA1726 NEC-UPA1726 Datasheet
58Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
2SK2361 NEC-2SK2361 Datasheet
114Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
2SK2410 NEC-2SK2410 Datasheet
113Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
2SK2415 NEC-2SK2415 Datasheet
83Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
2SK2476 NEC-2SK2476 Datasheet
117Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com