データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CDBB120SL-HF データシート(PDF) 3 Page - Comchip Technology

部品番号 CDBB120SL-HF
部品情報  Super Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  COMCHIP [Comchip Technology]
ホームページ  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

CDBB120SL-HF データシート(HTML) 3 Page - Comchip Technology

  CDBB120SL-HF Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology CDBB120SL-HF Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology CDBB120SL-HF Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology CDBB120SL-HF Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Comchip Technology CO., LTD.
Page 3
REV: A
Super Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
QW-JL025
Trailer
Device
Leader
10 pitches (min)
10 pitches (min)
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
End
Start
Direction of Feed
Reel Taping Specification
B
C
d
D
D2
D1
SYMBOL
(mm)
(inch)
1.969 MIN.
8.00 ± 0.10
1.50 ± 0.10
50.0 MIN.
13.50 ± 0.50
4.00 ± 0.10
2.00 ± 0.10
12.00 ± 0.30
18.40 ± 1.00
330 ± 2.00
0.059 ± 0.004
12.99 ± 0.079
0.531 ± 0.020
SYMBOL
(mm)
(inch)
0.315± 0.004
0.157 ± 0.004
0.079 ± 0.004
0.724 ± 0.040
E
F
P
P0
P1
W
W1
1.75 ± 0.10
0.069 ± 0.004
5.50 ± 0.10
0.217 ± 0.004
4.00 ± 0.10
0.157 ± 0.004
5.90 ± 0.10
0.232 ± 0.004
3.00 ± 0.10
0.118 ± 0.004
0.60 ± 0.10
0.236 ± 0.004
T
0.472 ±0.012
(SMB)
DO-214AA
(SMB)
DO-214AA
D1
D2
D
W1
T
C
Index hole
d
E
F
B
W
P
P0
P1
A
A


同様の部品番号 - CDBB120SL-HF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Comchip Technology
CDBB120SL-HF COMCHIP-CDBB120SL-HF Datasheet
97Kb / 4P
   Super Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
More results

同様の説明 - CDBB120SL-HF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Comchip Technology
CDBA120SL-HF COMCHIP-CDBA120SL-HF Datasheet
96Kb / 4P
   Super Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBA120SL-G COMCHIP-CDBA120SL-G Datasheet
108Kb / 4P
   Super Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBC120SL-HF COMCHIP-CDBC120SL-HF Datasheet
97Kb / 4P
   Super Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBB120SL-HF COMCHIP-CDBB120SL-HF Datasheet
97Kb / 4P
   Super Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBA120SL-G COMCHIP-CDBA120SL-G Datasheet
108Kb / 4P
   Super Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBA120SL-G COMCHIP-CDBA120SL-G_15 Datasheet
108Kb / 4P
   Super Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBB120SLR-HF COMCHIP-CDBB120SLR-HF Datasheet
96Kb / 4P
   Super Low VF Low IR SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBB220SLR-HF COMCHIP-CDBB220SLR-HF Datasheet
96Kb / 4P
   Super Low VF Low IR SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBA120SLR-HF COMCHIP-CDBA120SLR-HF Datasheet
96Kb / 4P
   Super Low VF Low IR SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBA220SLR-HF COMCHIP-CDBA220SLR-HF Datasheet
96Kb / 4P
   Super Low VF Low IR SMD Schottky Barrier Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com