データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LC51 データシート(PDF) 3 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

部品番号 LC51
部品情報  1500 WATT LOW CAPACITANCE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
ホームページ  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

LC51 データシート(HTML) 3 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

  LC51 Datasheet HTML 1Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc. LC51 Datasheet HTML 2Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc. LC51 Datasheet HTML 3Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image


同様の部品番号 - LC51

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microsemi Corporation
LC51 MICROSEMI-LC51 Datasheet
79Kb / 2P
   TRANSIENT ABSORPTION ZENER
LC51 MICROSEMI-LC51 Datasheet
586Kb / 4P
   1500 WATT LOW CAPACITANCE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
LC51 MICROSEMI-LC51 Datasheet
196Kb / 4P
   1500 WATT LOW CAPACITANCE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Lattice Semiconductor
LC51024MB-45F208C LATTICE-LC51024MB-45F208C Datasheet
616Kb / 92P
   3.3V, 2.5V and 1.8V In-System Programmable eXpanded Programmable Logic Device XPLD??Family
LC51024MB-45F208I LATTICE-LC51024MB-45F208I Datasheet
616Kb / 92P
   3.3V, 2.5V and 1.8V In-System Programmable eXpanded Programmable Logic Device XPLD??Family
More results

同様の説明 - LC51

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microsemi Corporation
LC6.5 MICROSEMI-LC6.5_08 Datasheet
196Kb / 4P
   1500 WATT LOW CAPACITANCE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
MLCE6.5 MICROSEMI-MLCE6.5 Datasheet
380Kb / 5P
   1500 Watt Low Capacitance Transient Voltage Suppressor
LC6.5 MICROSEMI-LC6.5 Datasheet
586Kb / 4P
   1500 WATT LOW CAPACITANCE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
MSMCGLCE6.5A MICROSEMI-MSMCGLCE6.5A Datasheet
1Mb / 7P
   1500 Watt Low Capacitance Surface Mount Transient Voltage Suppressor
Rev. C
SMCGLCE6.5 MICROSEMI-SMCGLCE6.5 Datasheet
241Kb / 4P
   1500 WATT LOW CAPACITANCE SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
1N5908 MICROSEMI-1N5908 Datasheet
224Kb / 3P
   1500 WATT LOW VOLTAGE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
JANTX1N5632A MICROSEMI-JANTX1N5632A Datasheet
204Kb / 4P
   1500 WATT UNIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Digitron Semiconductors
1N5555 DIGITRON-1N5555 Datasheet
127Kb / 2P
   1500 WATT UNIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
1N6373 DIGITRON-1N6373 Datasheet
325Kb / 3P
   1500 WATT LOW CLAMPING FACTOR TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Microsemi Corporation
JAN1N6042A MICROSEMI-JAN1N6042A Datasheet
202Kb / 4P
   1500 WATT BIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com