データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK2511 データシート(PDF) 4 Page - NEC

部品番号 2SK2511
部品情報  SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NEC [NEC]
ホームページ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

2SK2511 データシート(HTML) 4 Page - NEC

  2SK2511 Datasheet HTML 1Page - NEC 2SK2511 Datasheet HTML 2Page - NEC 2SK2511 Datasheet HTML 3Page - NEC 2SK2511 Datasheet HTML 4Page - NEC 2SK2511 Datasheet HTML 5Page - NEC 2SK2511 Datasheet HTML 6Page - NEC 2SK2511 Datasheet HTML 7Page - NEC 2SK2511 Datasheet HTML 8Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
2SK2511
4
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE vs. PULSE WIDTH
PW - Pulse Width - s
FORWARD TRANSFER ADMITTANCE vs.
DRAIN CURRENT
ID - Drain Current - A
DRAIN TO SOURCE ON-STATE RESISTANCE vs.
GATE TO SOURCE VOLTAGE
VGS - Gate to Source Voltage - V
0
10
DRAIN TO SOURCE ON-STATE
RESISTANCE vs. DRAIN CURRENT
GATE TO SOURCE CUTOFF VOLTAGE vs.
CHANNEL TEMPERATURE
Tch - Channel Temperature - °C
ID - Drain Current - A
20
1.0
10
0.001
0.01
0.1
1
100
1 000
1 m
10 m
100 m
1
10
100
1 000
10
100
VDS = 10 V
Pulsed
1
10
10
100
1 000
100
1 000
20
20
30
Pulsed
40
10
100
Pulsed
0
1
VDS = 10 V
ID = 1 mA
–50
0
50
100
150
0
1
Single Pulse
40
60
2
60
VGS = 4 V
VGS = 10 V
TA = –25 °C
25 °C
75 °C
125 °C
Rth(ch-c) = 1.56 °C/W
Rth(ch-a) = 41.7 °C/W
ID = 20 A
80
µ
µ


同様の部品番号 - 2SK2511

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK2511 ISC-2SK2511 Datasheet
324Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Renesas Technology Corp
2SK2511 RENESAS-2SK2511 Datasheet
315Kb / 9P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
1995
More results

同様の説明 - 2SK2511

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
NP34N055HHE NEC-NP34N055HHE Datasheet
68Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
NP32N055HLE NEC-NP32N055HLE Datasheet
68Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
2SK1851 NEC-2SK1851 Datasheet
356Kb / 6P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
UPA1708 NEC-UPA1708 Datasheet
59Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
UPA1709 NEC-UPA1709 Datasheet
79Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
UPA1720 NEC-UPA1720 Datasheet
66Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
UPA1726 NEC-UPA1726 Datasheet
58Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
2SK2361 NEC-2SK2361 Datasheet
114Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
2SK2410 NEC-2SK2410 Datasheet
113Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
2SK2415 NEC-2SK2415 Datasheet
83Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
2SK2476 NEC-2SK2476 Datasheet
117Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com