データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BUZ11 データシート(PDF) 3 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

部品番号 BUZ11
部品情報  N - CHANNEL 50V - 0.03Q - 33A TO-220 STripFET??MOSFET
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
ホームページ  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

BUZ11 データシート(HTML) 3 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

  BUZ11 Datasheet HTML 1Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc. BUZ11 Datasheet HTML 2Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc. BUZ11 Datasheet HTML 3Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image


同様の部品番号 - BUZ11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
BUZ11 STMICROELECTRONICS-BUZ11 Datasheet
80Kb / 8P
   N - CHANNEL 50V - 0.03W - 33A TO-220 STripFET] MOSFET
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ11 SIEMENS-BUZ11 Datasheet
120Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistorm (N channel Enhancement mode Avalanche-rated)
logo
Intersil Corporation
BUZ11 INTERSIL-BUZ11 Datasheet
45Kb / 6P
   30A, 50V, 0.040 Ohm, N-Channel Power MOSFET
June 1999
logo
Fairchild Semiconductor
BUZ11 FAIRCHILD-BUZ11 Datasheet
81Kb / 6P
   30A, 50V, 0.040 Ohm, N-Channel Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
BUZ11 ISC-BUZ11 Datasheet
66Kb / 2P
   High input impedance
More results

同様の説明 - BUZ11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
BUZ11 STMICROELECTRONICS-BUZ11 Datasheet
80Kb / 8P
   N - CHANNEL 50V - 0.03W - 33A TO-220 STripFET] MOSFET
BUZ11A STMICROELECTRONICS-BUZ11A Datasheet
80Kb / 8P
   N - CHANNEL 50V - 0.045W - 26A TO-220 STripFET] MOSFET
BUZ10 STMICROELECTRONICS-BUZ10 Datasheet
79Kb / 8P
   N - CHANNEL 50V - 0.06W - 23A TO-220 STripFET] MOSFET
BUZ71 STMICROELECTRONICS-BUZ71 Datasheet
79Kb / 8P
   N - CHANNEL 50V - 0.085W - 17A TO-220 STripFET] POWER MOSFET
BUZ71A STMICROELECTRONICS-BUZ71A Datasheet
79Kb / 8P
   N - CHANNEL 50V - 0.1W - 13A TO-220 STripFET] POWER MOSFET
MTP3055E STMICROELECTRONICS-MTP3055E Datasheet
81Kb / 8P
   N - CHANNEL 60V - 0.1ohm - 12A TO-220 STripFET MOSFET
STP20NE10 STMICROELECTRONICS-STP20NE10 Datasheet
81Kb / 8P
   N - CHANNEL 100V - 0.07ohm - 20A - TO-220 STripFET MOSFET
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MTP3055E NJSEMI-MTP3055E Datasheet
115Kb / 3P
   N-CHANNEL 60V-0.1Q-12A TO-220 STripFET??MOSFET
logo
STMicroelectronics
STP22NF03L STMICROELECTRONICS-STP22NF03L Datasheet
239Kb / 8P
   N-CHANNEL 30V - 0.038ohm - 22A TO-220 STripFET??POWER MOSFET
STP50NE10 STMICROELECTRONICS-STP50NE10 Datasheet
232Kb / 8P
   N-channel 100V - 0.021??- 50A TO-220 STripFET??Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com