データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

394848 データシート(PDF) 1 Page - ERNI Electronics

部品番号 394848
部品情報  M12 Gehauseteil fur Federleiste M12 / CAT6A
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ERNI [ERNI Electronics]
ホームページ  http://www.erni.com
Logo ERNI - ERNI Electronics

394848 データシート(HTML) 1 Page - ERNI Electronics

  394848 Datasheet HTML 1Page - ERNI Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
394847
SW 17
B
B
394828
A
A
Schnitt A-A
Schnitt B-B
394847
7,25
Abstand : 13 mm
/ distance 13 mm
394828
3,25
Abstand : 9 mm
/ distance 9mm
Id.-Nr.:
Maß A
Bemerkung
Class
A4
prior notice.
contact one of the ERNI companies
Date
26.08.2010
Index
MRDEZT
Federleiste M12 / CAT6A
M12 Gehäuseteil für
394848
2:1
Information:
Tolerances
Scale
www.ERNI.com
before using.
in mm
I
All Dimensions
Drawing will not be updated.
Subject to modification without
Designation
All rights reserved.
Only for Information.
To ensure that this is the latest
version of this drawing, please
2
A
A
6


同様の部品番号 - 394848

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
39484-0002 MOLEX-39484-0002 Datasheet
702Kb / 2P
   Positive-Locking Terminal Block System
39484-0002 MOLEX11-39484-0002 Datasheet
37Kb / 1P
   4.00mm Pitch Positive Locking Terminal Block Plug, Tin Plating, 2 Circuits
39484-0003 MOLEX-39484-0003 Datasheet
702Kb / 2P
   Positive-Locking Terminal Block System
39484-0003 MOLEX11-39484-0003 Datasheet
37Kb / 1P
   4.00mm Pitch Positive Locking Terminal Block Plug, Tin Plating, 3 Circuits
39484-0004 MOLEX-39484-0004 Datasheet
702Kb / 2P
   Positive-Locking Terminal Block System
More results

同様の説明 - 394848

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ERNI Electronics
100303210063 ERNI-100303210063 Datasheet
29Kb / 1P
   M12 Gehauseteil fur Federleiste M12
394862 ERNI-394862 Datasheet
26Kb / 1P
   M12 Gehauseteil fur Messerl
284364 ERNI-284364 Datasheet
26Kb / 1P
   M12 Gehauseteil fur Messerleiste 13 mm Abstand
100203210048 ERNI-100203210048 Datasheet
25Kb / 1P
   M12 Gehauseteil
254738 ERNI-254738 Datasheet
26Kb / 1P
   M12 Gehauseteil
394812 ERNI-394812 Datasheet
78Kb / 1P
   Federleiste M12 8 Pol CAT6A
254740 ERNI-254740 Datasheet
26Kb / 1P
   M12 Gehauseteil
100303210054 ERNI-100303210054 Datasheet
131Kb / 1P
   Federleiste M12 A Cod
101303210011 ERNI-101303210011 Datasheet
90Kb / 1P
   Federleiste M12 D Cod.
100203210014 ERNI-100203210014 Datasheet
90Kb / 1P
   Federleiste M12 D Cod
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com