データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

394862 データシート(PDF) 1 Page - ERNI Electronics

部品番号 394862
部品情報  M12 Gehauseteil fur Messerl
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ERNI [ERNI Electronics]
ホームページ  http://www.erni.com
Logo ERNI - ERNI Electronics

394862 データシート(HTML) 1 Page - ERNI Electronics

  394862 Datasheet HTML 1Page - ERNI Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
für O-Ring 14x1
Schnitt A-A
M 12x1
9,55
M14x1
A
A
R9,5
394863
galv. Ni
mit Dichtringfläche, für Abstand 13mm
/distance 13mm , M14x1 lang
Ident.-Nr.:
Oberfläche
Bemerkung
M12 Gehäuseteil für Messerl.
394862
Date
Index
MRDEZT
m.D. 13 mm Abstand M14 lang
2:1
contact one of the ERNI companies
22.12.2010
b
Information:
Tolerances
Scale
All Dimensions
in mm
prior notice.
Class
Subject to modification without
A4
Designation
I
www.ERNI.com
before using.
Drawing will not be updated.
All rights reserved.
Only for Information.
To ensure that this is the latest
version of this drawing, please
CuZn


同様の部品番号 - 394862

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ERNI Electronics
394860 ERNI-394860 Datasheet
69Kb / 1P
   Federleiste M12 A Cod
More results

同様の説明 - 394862

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ERNI Electronics
100303210063 ERNI-100303210063 Datasheet
29Kb / 1P
   M12 Gehauseteil fur Federleiste M12
394848 ERNI-394848 Datasheet
29Kb / 1P
   M12 Gehauseteil fur Federleiste M12 / CAT6A
284364 ERNI-284364 Datasheet
26Kb / 1P
   M12 Gehauseteil fur Messerleiste 13 mm Abstand
100203210048 ERNI-100203210048 Datasheet
25Kb / 1P
   M12 Gehauseteil
254738 ERNI-254738 Datasheet
26Kb / 1P
   M12 Gehauseteil
254740 ERNI-254740 Datasheet
26Kb / 1P
   M12 Gehauseteil
284410 ERNI-284410 Datasheet
28Kb / 1P
   M8 Gehauseteil fur Messerleiste Abstand 9mm
284075 ERNI-284075 Datasheet
27Kb / 1P
   M8 Gehauseteil fur Messerleiste Abstand 13mm
284378 ERNI-284378 Datasheet
26Kb / 1P
   M 12 Gehauseteil fur Messerleiste 13 mm Abstand
354218 ERNI-354218 Datasheet
26Kb / 1P
   M12 Geh채useteil f체r Messerl.
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com