データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK3365 データシート(PDF) 5 Page - NEC

部品番号 2SK3365
部品情報  SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NEC [NEC]
ホームページ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

2SK3365 データシート(HTML) 5 Page - NEC

  2SK3365 Datasheet HTML 1Page - NEC 2SK3365 Datasheet HTML 2Page - NEC 2SK3365 Datasheet HTML 3Page - NEC 2SK3365 Datasheet HTML 4Page - NEC 2SK3365 Datasheet HTML 5Page - NEC 2SK3365 Datasheet HTML 6Page - NEC 2SK3365 Datasheet HTML 7Page - NEC 2SK3365 Datasheet HTML 8Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
Data Sheet D14255EJ1V0DS00
5
2SK3365
DRAIN TO SOURCE ON-STATE RESISTANCE vs.
CHANNEL TEMPERATURE
Tch - Channel Temperature - ˚C
0
− 50
10
0
50
100
150
ID = 15 A
30
20
10 V
4.5 V
VGS = 4.0 V
0.8
0
1.2
1.6
VSD - Source to Drain Voltage - V
0.4
Pulsed
VGS = 10 V
SOURCE TO DRAIN DIODE FORWARD VOLTAGE
0.1
0.01
1
10
100
0 V
CAPACITANCE vs. DRAIN TO
SOURCE VOLTAGE
VDS - Drain to Source Voltage - V
0.01
0.1
100
1000
10000
1
10
100
VGS = 0 V
f = 1 MHz
Ciss
Coss
Crss
SWITCHING CHARACTERISTICS
ID - Drain Current - A
1
0.1
10
100
1000
1
10
100
VDD = 15 V
VGS = 10 V
RG = 10
tr
tf
td(on)
td(off)
REVERSE RECOVERY TIME vs.
DRAIN CURRENT
IF - Diode Current - A
di/dt = 100 A/ s
VGS = 0 V
1
0.1
10
1
10
100
1000
100
µ
DYNAMIC INPUT/OUTPUT CHARACTERISTICS
QG - Gate Charge - nC
0
20
40
10
20
30
40
2
4
6
8
0
VDD = 24 V
15 V
6 V
VDS
12
14
10
ID = 30 A
VGS
10
30


同様の部品番号 - 2SK3365

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SK3365 KEXIN-2SK3365 Datasheet
48Kb / 1P
   MOS Field Effect Transistor
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SK3365 VBSEMI-2SK3365 Datasheet
959Kb / 8P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK3365 ISC-2SK3365 Datasheet
399Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Renesas Technology Corp
2SK3365 RENESAS-2SK3365 Datasheet
233Kb / 9P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
1999
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK3365-Z ISC-2SK3365-Z Datasheet
331Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

同様の説明 - 2SK3365

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
NP34N055HHE NEC-NP34N055HHE Datasheet
68Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
NP32N055HLE NEC-NP32N055HLE Datasheet
68Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
2SK1851 NEC-2SK1851 Datasheet
356Kb / 6P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
UPA1708 NEC-UPA1708 Datasheet
59Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
UPA1709 NEC-UPA1709 Datasheet
79Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
UPA1720 NEC-UPA1720 Datasheet
66Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
UPA1726 NEC-UPA1726 Datasheet
58Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
2SK2361 NEC-2SK2361 Datasheet
114Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
2SK2410 NEC-2SK2410 Datasheet
113Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
2SK2415 NEC-2SK2415 Datasheet
83Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
2SK2476 NEC-2SK2476 Datasheet
117Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com