データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF350 データシート(PDF) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

部品番号 IRF350
部品情報  N-CHANNEL POWER MOSFETS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
ホームページ  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

IRF350 データシート(HTML) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

  IRF350 Datasheet HTML 1Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc. IRF350 Datasheet HTML 2Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image


同様の部品番号 - IRF350

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Samsung semiconductor
IRF350 SAMSUNG-IRF350 Datasheet
212Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
Fairchild Semiconductor
IRF350 FAIRCHILD-IRF350 Datasheet
117Kb / 4P
   N-Channel Power MOSFETs, 15A, 350V/400V
logo
Intersil Corporation
IRF350 INTERSIL-IRF350 Datasheet
59Kb / 7P
   15A, 400V, 0.300 Ohm, N-Channel Power MOSFET
logo
International Rectifier
IRF350 IRF-IRF350 Datasheet
144Kb / 7P
   TRANSISTORS N-CHANNEL(Vdss=400V, Rds(on)=0.300ohm, Id=14A)
logo
Seme LAB
IRF350 SEME-LAB-IRF350 Datasheet
43Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results

同様の説明 - IRF350

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Samsung semiconductor
IRF130 SAMSUNG-IRF130 Datasheet
211Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF140 SAMSUNG-IRF140 Datasheet
211Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF530 SAMSUNG-IRF530 Datasheet
354Kb / 6P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
IRFP250 SAMSUNG-IRFP250 Datasheet
518Kb / 7P
   N-Channel Power Mosfets
SSH5N90 SAMSUNG-SSH5N90 Datasheet
264Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
SSS7N60 SAMSUNG-SSS7N60 Datasheet
280Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
IRFZ45 SAMSUNG-IRFZ45 Datasheet
197Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
IRL220 ARTSCHIP-IRL220 Datasheet
154Kb / 5P
   N-Channel Power Mosfets
IRF340 ARTSCHIP-IRF340 Datasheet
345Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs
IRF420 ARTSCHIP-IRF420 Datasheet
381Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs
IRF610 ARTSCHIP-IRF610 Datasheet
344Kb / 5P
   N-Channel Power Mosfets
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com