データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA001-005-25-16 データシート(PDF) 2 Page - Transcom, Inc.

部品番号 TA001-005-25-16
部品情報  0.01 ~ 0.5 MHz 25dB Gain 16dBm PowerAmplifier
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TRANSCOM [Transcom, Inc.]
ホームページ  http://www.transcominc.com.tw
Logo TRANSCOM - Transcom, Inc.

TA001-005-25-16 データシート(HTML) 2 Page - Transcom, Inc.

  TA001-005-25-16 Datasheet HTML 1Page - Transcom, Inc. TA001-005-25-16 Datasheet HTML 2Page - Transcom, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
TA001-005-25-16
REV0_2009/04/28
TRANSCOM, INC., 90 Dasoong 7
th Road, Tainan Science-Based Industrial Park, Hsin-She Shiang, Tainan County Taiwan, R.O.C.
Web-Site: www.transcominc.com.tw
Phone: 886-6-5050086
Fax: 886-6-5051602
P 2/2


同様の部品番号 - TA001-005-25-16

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Transcom, Inc.
TA001-010-24-27 TRANSCOM-TA001-010-24-27 Datasheet
46Kb / 2P
   50 ~ 1000 MHz 27 dBm Power Amplifier
More results

同様の説明 - TA001-005-25-16

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Transcom, Inc.
TA060-180-15-20 TRANSCOM-TA060-180-15-20 Datasheet
60Kb / 2P
   6 ~ 18 MHz 15dB Gain 20dBm PowerAmplifier
TA005-020-45-15 TRANSCOM-TA005-020-45-15 Datasheet
80Kb / 2P
   0.5 ~ 2 MHz 45dB Gain 15dBm Power Amplifier
logo
RFHIC
RTH35005G RFHIC-RTH35005G Datasheet
496Kb / 4P
   GaN Hybrid PowerAmplifier
logo
SIRENZA MICRODEVICES
ISG56525 SIRENZA-ISG56525 Datasheet
75Kb / 2P
   5 TO 65 MHz SILICON CATV 25dB HYBRID AMPLIFIER
logo
RFHIC
RTH37005G RFHIC-RTH37005G Datasheet
493Kb / 4P
   GaN Hybrid PowerAmplifier
HM0225-05B RFHIC-HM0225-05B Datasheet
518Kb / 6P
   GaN Hybrid PowerAmplifier
RTH49005G RFHIC-RTH49005G Datasheet
528Kb / 4P
   GaN Hybrid PowerAmplifier
logo
Pasternack Enterprises,...
PE15A5029F PASTERNACK-PE15A5029F Datasheet
545Kb / 6P
   44 dB Gain, 8 Watt Psat, 0.5 MHz to 500 MHz, High Power High Gain Amplifier, 42 dBm IP3, SMA
PE15A5029 PASTERNACK-PE15A5029 Datasheet
668Kb / 7P
   44 dB Gain, 8 Watt Psat, 0.5 MHz to 500 MHz, High Power High Gain Amplifier, 42 dBm IP3, SMA
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC708LP5 HITTITE-HMC708LP5_10 Datasheet
1,017Kb / 12P
   0.5 dB LSB 6-BIT DIGITAL VARIABLE GAIN AMPLIFIER, 1700 - 2200 MHz
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com