データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TPD02-02G08S データシート(PDF) 1 Page - Transcom, Inc.

部品番号 TPD02-02G08S
部品情報  2-8GHz 2-Way Power Divider
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TRANSCOM [Transcom, Inc.]
ホームページ  http://www.transcominc.com.tw
Logo TRANSCOM - Transcom, Inc.

TPD02-02G08S データシート(HTML) 1 Page - Transcom, Inc.

  TPD02-02G08S Datasheet HTML 1Page - Transcom, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
TPD02-02G08S
PRE.1_05/14/2014
TRANSCOM, INC., 90 Dasoong 7th Road, Tainan Science- Based Industrial Park, Hsin-She Dist., Tainan City, Taiwan..
Web-Site: www.transcominc.com.tw
Phone: 886-6-5050086
Fax: 886-6-5051602
P 1 / 1
2-8GHz 2-Way Power Divider
Electrical specifications
No.
Parameter
Minimum
Typical
Maximum
Units
1
Frequency range
2
-
8
GHz
2
Isolation
20
-
-
dB
3
Insertion Loss
-
-
0.6
dB
4
VSWR input
1.3
VSWR output
1.2
5
Phase Unbalance
8
˚
6
Amplitude Unbalance
0.6
dB
7
Forward Power
20
W cw
Reverse Power
2
W cw
8
Operating Temperature Range
-55
-
+85
˚C
9
Impedance
-
50
-
Ω
10
Finish
Gray Paint
Outline Drawing:
All Dimensions in mm;Tolerance: ±0.5
All Connectors: SMA-F
4.4
28
10
13
21
3- 2.3
In
1
2
Fig.2


同様の部品番号 - TPD02-02G08S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Transcom, Inc.
TPD02-02G18S TRANSCOM-TPD02-02G18S Datasheet
83Kb / 1P
   2-8GHz 2-Way Power Divider
More results

同様の説明 - TPD02-02G08S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Transcom, Inc.
TPD02-02G18S TRANSCOM-TPD02-02G18S Datasheet
83Kb / 1P
   2-8GHz 2-Way Power Divider
TPD02-01G08S TRANSCOM-TPD02-01G08S Datasheet
71Kb / 1P
   1-8GHz 2-Way Power Divider
TPD12-02G08S TRANSCOM-TPD12-02G08S Datasheet
117Kb / 2P
   2-8GHz 12-Way Power Divider
TPD03-02G08S TRANSCOM-TPD03-02G08S Datasheet
86Kb / 1P
   2-8GHz 3-Way Power Divider
TPD04-02G08S TRANSCOM-TPD04-02G08S Datasheet
76Kb / 1P
   2-8GHz 4-Way Power Divider
TPD06-02G08S TRANSCOM-TPD06-02G08S Datasheet
84Kb / 2P
   2-8GHz 6-Way Power Divider
TPD08-02G08S TRANSCOM-TPD08-02G08S Datasheet
79Kb / 1P
   2-8GHz 8-Way Power Divider
TPD04-01G08S TRANSCOM-TPD04-01G08S Datasheet
73Kb / 1P
   1-8GHz 4-Way Power Divider
logo
M/A-COM Technology Solu...
MACPES0045 MA-COM-MACPES0045_15 Datasheet
96Kb / 4P
   2 Way Power Divider
logo
American Accurate Compo...
JXWBGF-T-2-2490-2690 AAC-JXWBGF-T-2-2490-2690 Datasheet
60Kb / 1P
   2-Way Power Divider
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com