データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQD7P06TF データシート(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQD7P06TF
部品情報  P-Channel QFET MOSFET - 60 V, - 5.4 A, 450 m
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD7P06TF データシート(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD7P06TF Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD7P06TF Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD7P06TF Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD7P06TF Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD7P06TF Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD7P06TF Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD7P06TF Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD7P06TF Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
FQD7P06 Rev. C0
www.fairchildsemi.com
7
Package Dimensions
DPAK


同様の部品番号 - FQD7P06TF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQD7P06TM FAIRCHILD-FQD7P06TM Datasheet
543Kb / 8P
   P-Channel QFET짰 MOSFET - 60 V, - 5.4 A, 450 m?
More results

同様の説明 - FQD7P06TF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQD7P06TM FAIRCHILD-FQD7P06TM Datasheet
543Kb / 8P
   P-Channel QFET짰 MOSFET - 60 V, - 5.4 A, 450 m?
FQB11P06TM FAIRCHILD-FQB11P06TM Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel QFET MOSFET -60 V, -11.4 A, 175 m廓
FQP20N06TSTU FAIRCHILD-FQP20N06TSTU Datasheet
721Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 60 V, 20 A, 60 m
FQD13N06TF FAIRCHILD-FQD13N06TF Datasheet
803Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 60 V, 10 A, 140 m
FQD20N06LTF FAIRCHILD-FQD20N06LTF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 60 V, 17.2 A, 42 m
FQU13N06TU FAIRCHILD-FQU13N06TU Datasheet
803Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 60 V, 10 A, 140 m
FQD8P10TF FAIRCHILD-FQD8P10TF Datasheet
551Kb / 9P
   P-Channel QFET MOSFET - 100 V, - 6.6 A, 530 m
FQD2P40TM FAIRCHILD-FQD2P40TM Datasheet
702Kb / 8P
   P-Channel QFET MOSFET -400 V, -1.56 A, 6.5
FQD5P10TM FAIRCHILD-FQD5P10TM Datasheet
527Kb / 8P
   P-Channel QFET MOSFET -100 V, -3.6 A, 1.05?
FQT3P20TF FAIRCHILD-FQT3P20TF Datasheet
1Mb / 8P
   P-Channel QFET MOSFET -200 V, -0.67 A, 2.7
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com