データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMCJ60 データシート(PDF) 5 Page - General Semiconductor

部品番号 SMCJ60
部品情報  SURFACE MOUNT TRANSZORB??TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GE [General Semiconductor]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo GE - General Semiconductor

SMCJ60 データシート(HTML) 5 Page - General Semiconductor

  SMCJ60 Datasheet HTML 1Page - General Semiconductor SMCJ60 Datasheet HTML 2Page - General Semiconductor SMCJ60 Datasheet HTML 3Page - General Semiconductor SMCJ60 Datasheet HTML 4Page - General Semiconductor SMCJ60 Datasheet HTML 5Page - General Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
MAXIMUM RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES SMCG AND SMCJ5.0 THRU 170CA
25
50
75
100
125
150
175
0
0.5
1.0
1.5
2.0
FIG. 7 - MAXIMUM CONTINUOUS POWER DISSIPATION
TL, LEAD TEMPERATURE, °C
60 HZ
RESISTIVE OR
INDUCTIVE LOAD


同様の部品番号 - SMCJ60

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
SMCJ60 TSC-SMCJ60 Datasheet
192Kb / 7P
   1500W, 5V - 170V Surface Mount Transient Voltage Suppressor
logo
Dc Components
SMCJ60 DCCOM-SMCJ60 Datasheet
1Mb / 4P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SMCJ60 SUNMATE-SMCJ60 Datasheet
312Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE
logo
UNIOHM CORPORATION
SMCJ60 UNIOHM-SMCJ60 Datasheet
359Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Formosa MS
SMCJ60 FORMOSA-SMCJ60 Datasheet
1Mb / 10P
   SMD Transient Voltage Suppressor
More results

同様の説明 - SMCJ60

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
General Semiconductor
SM15T GE-SM15T Datasheet
73Kb / 3P
   TRANSZORB??SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMBG GE-SMBG Datasheet
77Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSZORB??TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SM6T GE-SM6T Datasheet
55Kb / 3P
   TRANSZORB??SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
TGL41-6.8 GE-TGL41-6.8 Datasheet
57Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSZORB??TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMAJ530 GE-SMAJ530 Datasheet
37Kb / 2P
   SURFACE MOUNT TRANSZORB??TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
ICTE5.0 GE-ICTE5.0 Datasheet
46Kb / 4P
   TRANSZORB??TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
P4KE530 GE-P4KE530 Datasheet
37Kb / 2P
   TRANSZORB??TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
P6KE68 GE-P6KE68 Datasheet
65Kb / 4P
   TRANSZORB TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1.5KE6.8 NJSEMI-1.5KE6.8 Datasheet
193Kb / 3P
   TRANSZORB TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
General Semiconductor
1.5KE6.8 GE-1.5KE6.8 Datasheet
66Kb / 6P
   TRANSZORB??TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com