データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SC1212 データシート(PDF) 3 Page - Hitachi Semiconductor

部品番号 2SC1212
部品情報  Silicon NPN Epitaxial
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
ホームページ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SC1212 データシート(HTML) 3 Page - Hitachi Semiconductor

  2SC1212 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SC1212 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SC1212 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SC1212 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SC1212 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
2SC1212, 2SC1212A
3
1.6
200
20
50
Collector to emitter voltage VCE (V)
Typical Output Characteristics
160
40
10
30
40
0
80
120
IB = 0
TC = 25°C
0.2 mA
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.0
25
Collector to emitter voltage VCE (V)
Typical Output Characteristics
0.8
0.2
13
4
0
0.4
0.6
IB = 0
TC = 25°C
2 mA
4
6
8
10
14
16
18
12
180
0.05
1.0
Collector current IC (A)
160
100
0.02
1.0
0.5
60
120
140
DC Current Transfer Ratio vs.
Collector Current
TC = 75°C
VCE = 4 V
0.01
80
0.2
25
–25
VCE = 4 V
1.0
0.4
1.2
Base to emitter voltage VBE (V)
Typical Transfer Characteristics
0.03
0.2
0
0.6
0.8
1.0
0.01
0.1
0.3


同様の部品番号 - 2SC1212

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Savantic, Inc.
2SC1212 SAVANTIC-2SC1212 Datasheet
104Kb / 4P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SC1212 JMNIC-2SC1212 Datasheet
185Kb / 4P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
Inchange Semiconductor ...
2SC1212 ISC-2SC1212 Datasheet
159Kb / 4P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
Savantic, Inc.
2SC1212 SAVANTIC-2SC1212 Datasheet
106Kb / 4P
   Silicon NPN Power Transistors
2SC1212A SAVANTIC-2SC1212A Datasheet
104Kb / 4P
   Silicon NPN Power Transistors
More results

同様の説明 - 2SC1212

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SD1421 HITACHI-2SD1421 Datasheet
30Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2019 HITACHI-2SD2019 Datasheet
32Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2122 HITACHI-2SD2122 Datasheet
34Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2263 HITACHI-2SD2263 Datasheet
33Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC1213 HITACHI-2SC1213 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2732 HITACHI-2SC2732 Datasheet
36Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2734 HITACHI-2SC2734 Datasheet
49Kb / 10P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2736 HITACHI-2SC2736 Datasheet
55Kb / 11P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC3553 HITACHI-2SC3553 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4262 HITACHI-2SC4262 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4264 HITACHI-2SC4264 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com