データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SC3512 データシート(PDF) 5 Page - Hitachi Semiconductor

部品番号 2SC3512
部品情報  Silicon NPN Epitaxial
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
ホームページ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SC3512 データシート(HTML) 5 Page - Hitachi Semiconductor

  2SC3512 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SC3512 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SC3512 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SC3512 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SC3512 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SC3512 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
0.60 Max
0.45
± 0.1
4.8
± 0.3
3.8
± 0.3
0.5
1.27
2.54
Hitachi Code
JEDEC
EIAJ
Weight (reference value)
TO-92 (2)
Conforms
Conforms
0.25 g
Unit: mm


同様の部品番号 - 2SC3512

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
2SC3512 RENESAS-2SC3512 Datasheet
163Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
logo
Inchange Semiconductor ...
2SC3512 ISC-2SC3512 Datasheet
119Kb / 3P
   isc Silicon NPN RF Transistor
logo
Renesas Technology Corp
2SC3512TZ-E RENESAS-2SC3512TZ-E Datasheet
163Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
More results

同様の説明 - 2SC3512

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SD1421 HITACHI-2SD1421 Datasheet
30Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2019 HITACHI-2SD2019 Datasheet
32Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2122 HITACHI-2SD2122 Datasheet
34Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2263 HITACHI-2SD2263 Datasheet
33Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC1213 HITACHI-2SC1213 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2732 HITACHI-2SC2732 Datasheet
36Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2734 HITACHI-2SC2734 Datasheet
49Kb / 10P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2736 HITACHI-2SC2736 Datasheet
55Kb / 11P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC3553 HITACHI-2SC3553 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4262 HITACHI-2SC4262 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4264 HITACHI-2SC4264 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com