データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SC4416 データシート(PDF) 5 Page - Hitachi Semiconductor

部品番号 2SC4416
部品情報  Silicon NPN Epitaxial
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
ホームページ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SC4416 データシート(HTML) 5 Page - Hitachi Semiconductor

  2SC4416 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SC4416 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SC4416 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SC4416 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SC4416 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SC4416 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 2SC4416 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor 2SC4416 Datasheet HTML 8Page - Hitachi Semiconductor 2SC4416 Datasheet HTML 9Page - Hitachi Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
2SC4416
5
S Parameters (Emitter Common)
Test Condition V
CE = 5 V, 100 MHz to 1000 MHz (100 MHz STEP) , ZO = 50 Ω
IC = 5 mA
IC = 10 mA
2
1.5
3
4
5
10
–10
–5
–4
–3
–2
–1.5
–1
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0.2
0.2
0.4 0.6 0.8 1
2
3 4 5
10
0.4
0.6
0.8
1
0
S11-Frequency
1.5
60
°
Scale : 2.5/div
30
°
0
°
–30
°
–60
°
–90
°
–120
°
–150
°
150
°
120
°
90
°
–180
°
S21-Frequency
60
°
Scale : 0.4/div
30
°
0
°
–30
°
–60
°
–90
°
–120
°
–150
°
150
°
120
°
90
°
–180
°
S12-Frequency
2
1.5
3
4
5
10
–10
–5
–4
–3
–2
–1.5
–1
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0.2
0.2
0.4 0.6 0.8 1
2
3 4 5
10
0.4
0.6
0.8
1
0
S22-Frequency
1.5


同様の部品番号 - 2SC4416

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Panasonic Semiconductor
2SC4410 PANASONIC-2SC4410 Datasheet
37Kb / 2P
   Silicon NPN epitaxial planer type(For UHF amplification)
logo
Sanyo Semicon Device
2SC4411 SANYO-2SC4411 Datasheet
84Kb / 3P
   Very High-Definition CRT Display Video Output Applications???
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
2SC4411H FUTUREWAFER-2SC4411H Datasheet
1Mb / 7P
   NPN Power Transistors
24-NOV-2021 V 2.1
logo
Sanyo Semicon Device
2SC4412 SANYO-2SC4412 Datasheet
73Kb / 3P
   TV camera Deflection, High-Voltage Driver Applications
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC4412 KEXIN-2SC4412 Datasheet
38Kb / 1P
   NPN Triple Diffused Planar Silicon Transistor
More results

同様の説明 - 2SC4416

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SD1421 HITACHI-2SD1421 Datasheet
30Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2019 HITACHI-2SD2019 Datasheet
32Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2122 HITACHI-2SD2122 Datasheet
34Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2263 HITACHI-2SD2263 Datasheet
33Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC1213 HITACHI-2SC1213 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2732 HITACHI-2SC2732 Datasheet
36Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2734 HITACHI-2SC2734 Datasheet
49Kb / 10P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2736 HITACHI-2SC2736 Datasheet
55Kb / 11P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC3553 HITACHI-2SC3553 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4262 HITACHI-2SC4262 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4264 HITACHI-2SC4264 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com