データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SD1367 データシート(PDF) 3 Page - Hitachi Semiconductor

部品番号 2SD1367
部品情報  Silicon NPN Epitaxial
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
ホームページ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SD1367 データシート(HTML) 3 Page - Hitachi Semiconductor

  2SD1367 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SD1367 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SD1367 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SD1367 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SD1367 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SD1367 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
2SD1367
3
0
50
100
150
Ambient Temperature Ta (
°C)
Maximum Collector Dissipation Curve
1.2
0.8
0.4
Typical Output Characteristics
100
80
20
60
40
0
2468
10
Collector to Emitter Voltage VCE (V)
IB
= 0
0.05 mA
0.1
0.2
0.2
0.15
0.25
Typical Output Characteristics
2.0
1.6
0.4
1.2
0.8
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
Collector to Emitter Voltage VCE (V)
IB
= 0
5 mA
10
20
15
Typical Transfer Characteristics
Base to Emitter Voltage VBE (V)
1
3
10
30
100
300
1,000
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
VCE = 2 V
Ta = 75
°C
25
–25


同様の部品番号 - 2SD1367

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
2SD1367 RENESAS-2SD1367 Datasheet
203Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SD1367 KEXIN-2SD1367 Datasheet
51Kb / 1P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD1367-A KEXIN-2SD1367-A Datasheet
894Kb / 3P
   NPN Transistors
2SD1367-A-HF KEXIN-2SD1367-A-HF Datasheet
912Kb / 3P
   NPN Transistors
2SD1367-B KEXIN-2SD1367-B Datasheet
894Kb / 3P
   NPN Transistors
More results

同様の説明 - 2SD1367

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SD1421 HITACHI-2SD1421 Datasheet
30Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2019 HITACHI-2SD2019 Datasheet
32Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2122 HITACHI-2SD2122 Datasheet
34Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2263 HITACHI-2SD2263 Datasheet
33Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC1213 HITACHI-2SC1213 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2732 HITACHI-2SC2732 Datasheet
36Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2734 HITACHI-2SC2734 Datasheet
49Kb / 10P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2736 HITACHI-2SC2736 Datasheet
55Kb / 11P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC3553 HITACHI-2SC3553 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4262 HITACHI-2SC4262 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4264 HITACHI-2SC4264 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com