データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SD2106 データシート(PDF) 2 Page - Hitachi Semiconductor

部品番号 2SD2106
部品情報  Silicon NPN Epitaxial
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
ホームページ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SD2106 データシート(HTML) 2 Page - Hitachi Semiconductor

  2SD2106 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SD2106 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SD2106 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SD2106 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SD2106 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SD2106 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
2SD2106
2
Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)
Item
Symbol
Rating
Unit
Collector to base voltage
V
CBO
120
V
Collector to emitter voltage
V
CEO
120
V
Emitter to base voltage
V
EBO
7V
Collector current
I
C
6A
Collector peak current
I
C(peak)
10
A
Collector power dissipation
P
C
2W
P
C*
1
25
Junction temperature
Tj
150
°C
Storage temperature
Tstg
–55 to +150
°C
Note:
1. Value at T
C = 25°C.
Electrical Characteristics (Ta = 25°C)
Item
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Test conditions
Collector to base breakdown
voltage
V
(BR)CBO
120
V
I
C = 0.1 mA, IE = 0
Collector to emitter breakdown
voltage
V
(BR)CEO
120
V
I
C = 25 mA, RBE = ∞
Emitter to base breakdown
voltage
V
(BR)EBO
7—
V
I
E = 50 mA, IC = 0
Collector cutoff current
I
CBO
——
10
µAV
CB = 100 V, IE = 0
I
CEO
10
V
CE = 100 V, RBE = ∞
DC current transfer ratio
h
FE
1000
20000
V
CE = 3 V, IC = 3 A*
1
Collector to emitter saturation
V
CE(sat)1
1.5
V
I
C = 3 A, IB = 6 mA*
1
voltage
V
CE(sat)2
3.0
I
C = 6 A, IB = 60 mA*
1
Base to emitter saturation
V
BE(sat)1
2.0
V
I
C = 3 A, IB = 6 mA*
1
voltage
V
BE(sat)2
3.5
I
C = 6 A, IB = 60 mA*
1
Note:
1. Pulse test.


同様の部品番号 - 2SD2106

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
2SD2106 RENESAS-2SD2106 Datasheet
149Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
logo
Inchange Semiconductor ...
2SD2106 ISC-2SD2106 Datasheet
245Kb / 2P
   isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
More results

同様の説明 - 2SD2106

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SD1421 HITACHI-2SD1421 Datasheet
30Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2019 HITACHI-2SD2019 Datasheet
32Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2122 HITACHI-2SD2122 Datasheet
34Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2263 HITACHI-2SD2263 Datasheet
33Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC1213 HITACHI-2SC1213 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2732 HITACHI-2SC2732 Datasheet
36Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2734 HITACHI-2SC2734 Datasheet
49Kb / 10P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2736 HITACHI-2SC2736 Datasheet
55Kb / 11P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC3553 HITACHI-2SC3553 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4262 HITACHI-2SC4262 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4264 HITACHI-2SC4264 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com