データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2N3672 データシート(PDF) 1 Page - Central Semiconductor Corp

部品番号 2N3672
部品情報  Small Signal Transistors
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CENTRAL [Central Semiconductor Corp]
ホームページ  http://www.centralsemi.com
Logo CENTRAL - Central Semiconductor Corp

2N3672 データシート(HTML) 1 Page - Central Semiconductor Corp

  2N3672 Datasheet HTML 1Page - Central Semiconductor Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Small Signal Transistors
TO-18 Case (Continued)
www.centralsemi.com
TYPE NO.
DESCRIPTION
BVCBO BVCEO BVEBO ICBO @ VCB
hFE
@ IC @VCE VCE(SAT) @ IC Cob
fT
NF
ton
toff
(V)
(V)
(V)
(μA)
(V)
(mA)
(V)
(V)
(mA)
(pF) (MHz) (dB)
(ns)
(ns)
MIN
MIN
MIN
MAX
MIN
MAX
MAX
MAX MIN
MAX MAX
MAX
2N3576
PNP SAT SWITCH
20
15
5.0
- -
- -
40
120
10
1.0
0.5
100
4.5
400
- -
30
50
2N3672
PNP AMPL/SWITCH
60
50
5.0
0.01
30
75
275
150
10
0.4
150
9.0
200
- -
- -
- -
2N3700
NPN AMPL/SWITCH
140
80
7.0
0.01
90
100
300
150
10
0.2
150
12
100
4.0
- -
- -
2N3701
NPN AMPL/SWITCH
140
80
7.0
0.01
90
40
120
150
10
0.2
150
12
80
4.0
- -
- -
2N3798A PNP LOW NOISE
90
90
5.0
0.01
50
150
450
0.5
5.0
0.25
1.0
4.0
30
3.5
- -
- -
2N3799A PNP LOW NOISE
90
90
5.0
0.01
50
300
900
0.5
5.0
0.25
1.0
4.0
30
2.5
- -
- -
2N3829
PNP AMPL/SWITCH
35
20
5.0
0.3*
20
30
120
30
0.4
0.18
30
6.0
350
- -
35
65
2N3946
NPN AMPL/SWITCH
60
40
6.0
0.01
40
20
- -
50
1.0
0.3
50
4.0
250
- -
- -
- -
2N3947
NPN AMPL/SWITCH
60
40
6.0
0.01
40
40
- -
50
1.0
0.3
50
4.0
300
5.0
- -
- -
2N3962
PNP LOW NOISE
60
60
6.0
0.01
50
100
450
1.0
5.0
0.25
10
6.0
40
3.0
- -
- -
2N3963
PNP LOW NOISE
80
80
6.0
0.01
70
100
450
1.0
5.0
0.25
10
6.0
40
3.0
- -
- -
2N3964
PNP LOW NOISE
45
45
6.0
0.01
40
250
600
1.0
5.0
0.25
10
6.0
40
2.0
- -
- -
2N3965
PNP LOW NOISE
60
60
6.0
0.01
50
250
600
1.0
5.0
0.25
10
6.0
40
2.0
- -
- -
2N4013
50
30
6.0
1.7
40
60
150
100
1.0
0.42
500
12
300
- -
35
60
2N4014
80
50
6.0
1.7
60
60
150
100
1.0
0.52
500
10
300
- -
35
60
2N4026
PNP AMPL/SWITCH
70
60
5.0
- -
- -
40
200
100
5.0
0.15
150
20
100
- -
- -
- -
2N4027
PNP AMPL/SWITCH
80
80
5.0
0.05
60
40
200
100
5.0
0.5
500
20
150
- -
- -
- -
2N4028
PNP AMPL/SWITCH
60
60
5.0
0.05
50
100
300
100
5.0
0.5
500
20
100
- -
- -
- -
2N4029
PNP AMPL/SWITCH
80
80
5.0
0.05
60
100
300
100
5.0
0.5
500
20
150
- -
- -
- -
2N4034
PNP SAT SWITCH
40
40
5.0
0.015
30
70
200
10
1.0
0.3
50
2.2
400
- -
40
150
2N4035
PNP SAT SWITCH
40
40
5.0
0.015
30
150
300
10
1.0
0.3
50
2.2
450
- -
40
150
2N4068
NPN AMPL/SWITCH
150
150
5.0
0.05
120
30
- -
30
10
3.0
30
3.5
50
- -
- -
- -
2N4137
NPN SAT SWITCH
40
15
4.0
- -
- -
40
- -
10
1.0
0.35
10
4.0
500
- -
- -
- -
2N4207
6.0
6.0
4.0
0.01
3.0
50
120
10
0.03
0.15
10
3.0
650
- -
- -
15
2N4208
PNP SAT SWITCH
12
12
4.0
0.01
6.0
30
120
10
0.3
0.15
10
3.0
700
- -
- -
20
2N4209
PNP SAT SWITCH
15
15
4.0
0.01
8.0
50
120
10
0.3
0.18
10
3.0
850
- -
- -
20
2N4269
NPN AMPL/SWITCH
200
140
15
1.0
150
40
200
10
10
1.0
10
5.0
- -
- -
- -
- -
2N4359
PNP LOW NOISE
60
45
5.0
- -
- -
50
500
0.01
5.0
- -
- -
- -
- -
5.0
- -
- -
2N4384
NPN LOW NOISE
40
30
5.0
0.01
30
100
500
0.01
5.0
0.2
10
8.0
- -
2.0
- -
- -
2N4386
NPN LOW NOISE
40
30
5.0
0.01
30
40
500
0.01
5.0
0.2
10
8.0
- -
3.0
- -
- -
2N4390
NPN AMPL/SWITCH
120
120
6.0
1.0**
70
20
- -
2.0
1.0
0.2
2.0
6.0
50
- -
- -
- -
2N4413A PNP LOW NOISE
60
60
5.0
0.01
30
100
500
0.01
5.0
0.2
10
8.0
- -
2.0
- -
- -
2N4415A PNP LOW NOISE
60
60
5.0
0.01
30
40
500
0.01
5.0
0.2
10
8.0
- -
2.0
- -
- -
2N4962
NPN AMPL/SWITCH
60
60
6.0
0.01
50
100
300
150
10
0.5
500
15
250
- -
- -
- -
2N4963
NPN AMPL/SWITCH
80
80
6.0
0.01
50
100
300
150
10
0.5
500
15
250
- -
- -
- -
2N5056
PNP FAST SWITCH
15
15
4.5
0.05*
10
30
100
30
0.5
0.19
30
4.5
600
- -
- -
35
2N5057
PNP FAST SWITCH
15
15
4.5
0.05*
10
40
100
30
0.5
0.19
30
4.5
800
- -
- -
35
CM4209
PNP SAT SWITCH
15
15
4.5
0.01*
8.0
50
120
10
0.3
0.18
10
7.0
850
- -
20
20
*ICES
**ICEV
(04-April 2014)
PNP ULTRA HIGH
SPEED SWITCH
NPN HIGH
CURRENT SWITCH
NPN HIGH
CURRENT SWITCH


同様の部品番号 - 2N3672

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
General Semiconductor
2N3670 GE-2N3670 Datasheet
229Kb / 4P
   12.5A SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
Central Semiconductor C...
2N3670 CENTRAL-2N3670 Datasheet
60Kb / 1P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIER 16AMPS 220 THRU 800 VOLTS JEDEC TO-3 CASE
logo
Digitron Semiconductors
2N3670 DIGITRON-2N3670 Datasheet
1Mb / 3P
   12.5A SILICON CONTROLLED RECTIFIER
logo
List of Unclassifed Man...
2N3670 ETC1-2N3670 Datasheet
2Mb / 6P
   GERMANIUM PNP TRANSISTORS
logo
Central Semiconductor C...
2N3671 CENTRAL-2N3671 Datasheet
22Kb / 1P
   Small Signal Transistors
More results

同様の説明 - 2N3672

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Central Semiconductor C...
2N3011 CENTRAL-2N3011 Datasheet
33Kb / 1P
   Small Signal Transistors
BFR1 CENTRAL-BFR1 Datasheet
33Kb / 1P
   Small Signal Transistors
BUY68 CENTRAL-BUY68 Datasheet
56Kb / 1P
   Small Signal Transistors
2N5785 CENTRAL-2N5785 Datasheet
56Kb / 1P
   Small Signal Transistors
PN5133 CENTRAL-PN5133 Datasheet
56Kb / 1P
   Small Signal Transistors
2N5183 CENTRAL-2N5183 Datasheet
33Kb / 1P
   Small Signal Transistors
2N4030 CENTRAL-2N4030 Datasheet
55Kb / 1P
   Small Signal Transistors
BFX88 CENTRAL-BFX88 Datasheet
56Kb / 1P
   Small Signal Transistors
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N2309 NJSEMI-2N2309 Datasheet
81Kb / 1P
   Small Signal Transistors
logo
Central Semiconductor C...
2N3402 CENTRAL-2N3402 Datasheet
54Kb / 1P
   Small Signal Transistors
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com